công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AN2533 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Motorola, Inc

tên linh kiện AN2533
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard Space Vector Modulation – 3 outputs version – XOR version TPU Function Set (svmStd3Xor)
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc

AN2533 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Motorola, Inc

Back Button AN2533 Datasheet HTML 16Page - Motorola, Inc AN2533 Datasheet HTML 17Page - Motorola, Inc AN2533 Datasheet HTML 18Page - Motorola, Inc AN2533 Datasheet HTML 19Page - Motorola, Inc AN2533 Datasheet HTML 20Page - Motorola, Inc AN2533 Datasheet HTML 21Page - Motorola, Inc AN2533 Datasheet HTML 22Page - Motorola, Inc AN2533 Datasheet HTML 23Page - Motorola, Inc AN2533 Datasheet HTML 24Page - Motorola, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 24 page
background image
AN2533/D
22
Standard SVM – 3 outputs version – XOR version TPU Function Set (svmStd3Xor)
MOTOROLA
Performance
NOTE:
Execution times do not include the time slot transition time (TST = 10 or 14 IMB
clocks
Table 19. svmStd3Xor_fault Parameter RAM
Channel
Parameter 15 14 13 12 11 10 98
765
4321
0
0
1
2
3
4
5
6
7
Table 20. svmStd3Xor_fault parameter description
Parameter
Format
Description
Parameters written by TPU
fault_pinstate
0 or 1
State of fault pin:
0 ... low
1 ... high
Table 21. svmStd3Xor_fault State Statistics
State
Max IMB Clock Cycles
RAM Accesses by TPU
INIT
8
2
FAULT
88
5
NO_FAULT
4
1
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24