công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SBF200-0AG-048B bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - LEDTRONICS, INC

tên linh kiện 2SBF200-0AG-048B
Giải thích chi tiết về linh kiện  T2 ANSI #2 & #3 Telephone Slide Based LEDs
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDTRONICS [LEDTRONICS, INC]
Trang chủ  http://www.ledtronics.com
Logo LEDTRONICS - LEDTRONICS, INC

2SBF200-0AG-048B bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - LEDTRONICS, INC

  2SBF200-0AG-048B Datasheet HTML 1Page - LEDTRONICS, INC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
T2 ANSI #2 & #3 Telephone Slide Based LEDs
All dimensions in inches. For millimeters multiply by 25.4
2SBF200-0UR-006B
2SBF200-0UR-014B
2SBF200-0UR-024B
2SBF200-0UR-028B
5/6V
24V
28V
20
20
15
15
Replace 2SBF200 With
2SB200
Narrow Beam (15º)
Intensity 1.6K mcd/52
Ft.Cd @20 mA
Contact Polarity
12/14V
120º
115
115
85
85
Replace 2SBF200 With
2SB200
Narrow (15º) Beam
Intensity 3.5K mcd@20
mA
Contact Polarity
2SBF200-0UO-006B
2SBF200-0UO-014B
2SBF200-0UO-024B
2SBF200-0UO-028B
5/6V
24V
28V
12/14V
120º
130
130
98
98
20
20
15
15
B = BiPolar AC/DC
2SBF200-0UY-006B
2SBF200-0UY-014B
2SBF200-0UY-024B
2SBF200-0UY-028B
5/6V
24V
28V
20
20
15
15
116
116
75
75
Replace 2SBF200 With
2SB200
Narrow (15º) Beam
Intensity 3.2K mcd@20
mA
Contact Polarity
12/14V
120º
B = BiPolar AC/DC
2SBF200-0CW-006B
2SBF200-0CW-014B
2SBF200-0CW-024B
2SBF200-0CW-028B
5V
24V
28V
15
15
15
15
160
160
160
160
Replace 2SBF200 With
2SB200
Std. (50º) Beam
Intensity 750 mcd/75
Ft. cd
Contact Polarity
12/14V
120º
B = BiPolar AC/DC
2SBF200-0UG-006B
2SBF200-0UG-014B
2SBF200-0UG-024B
2SBF200-0UG-028B
5/6V
24V
28V
20
20
15
15
58
58
44
44
Replace 2SBF200 With
2SB200
Narrow (12-15º) Beam
Intensity 1K mcd@ 20
mA
Contact Polarity
12/14V
120º
B = BiPolar AC/DC
2SBF200-0AG-006B
2SBF200-0AG-014B
2SBF200-0AG-024B
2SBF200-0AG-028B
5/6V
24V
28V
15
15
15
15
400
400
400
400
Replace 2SBF200 With
2SB200
Narrow (15º) Beam
Intensity 7K mcd/250
Ft.Cd
Contact Polarity
12/14V
120º
B = BiPolar AC/DC
2SBF200-0PB-006B
2SBF200-0PB-014B
2SBF200-0PB-024B
2SBF200-0PB-028B
5/6V
24V
28V
15
15
15
15
Replace 2SBF200 With
2SB200
Std. (15º) Beam
Intensity 2K mcd/60
Ft.Cd
Contact Polarity
12/14V
125
125
125
125
120º
Electrical-Optical
Characteristics (Ta = 25ºC)
Voltage
V typ
Part Number
Current
mA typ
Miniature Packages
Replaces
Incandescent
Intensity
mcd
Special Features
Angle
of
Illumi-
nation
B = BiPolar AC/DC
2SBF200-0UR-120A 120VAC
10
50
2SBF200-0UO-120A 120VAC
10
65
2SBF200-0UY-120A
120VAC
10
39
2SBF200-0CW-120A 120VAC
10
106
2SBF200-0UG-120A 120VAC
10
29
2SBF200-0AG-120A 120VAC
10
275
120VAC
10
74
2SBF200
2SBF200
2SBF200
2SBF200
2SBF200
2SBF200
Series: 2SB200 (15º Illumination)
PN Example: 2SB200-0UY-024B
Series: 2SB206 (160º Illumination)
PN Example: 2SB206-0AG-028B
2SBF200
2SBF200-0PB-120A
Options
.285
1.69
.265
.295
Polarity Mark
.285
1.69
.265
.295
1.67
.285
.265
.295
A = AC only
A = AC only
A = AC only
A = AC only
A = AC only
A = AC only
B = BiPolar AC/DC
A = AC only
2SBF200-0UR-048B
48V
2SBF200-0UO-048B
48V
2SBF200-0UY-048B
48V
2SBF200-0CW-048B
48V
2SBF200-0UG-048B
48V
2SBF200-0AG-048B
48V
2SBF200-0PB-048B
48V
12
65
78
12
12
54
12
128
12
35
12
320
12
84
24E,24X
48A,D,C
24E,24X
48A,D,C
24E,24X
48A,D,C
24E,24X
48A,D,C
24E,24X
48A,D,C
24E,24X
48A,D,C
24E,24X
48A,D,C
.285
1.69
.265
.295
Polarity Mark
.285
1.69
.265
.295
Polarity Mark
.285
1.69
.265
.295
Polarity Mark
.285
1.69
.265
.295
Polarity Mark
.285
1.69
.265
.295
Polarity Mark
.285
1.69
.265
.295
Polarity Mark
570nm Lime Green
InGaAIP
660nm Ultra Red
GaAIAs/GaAIAs
8000K Cool White
SiC/GaN
525nm Aqua Green
SiC/GaN
612nm Super Orange
InGaAIP
595nm Super Yellow
InGaAIP
470nm Super Blue
SiC/GaN
LEDTRONICS, INC.
THE FUTURE OF LIGHT
23105 Kashiwa Court, Torrance, CA 90505
Phone: (800) 579-4875 or (310) 534-1505
Fax: (310) 534-1424
E-mail: webmaster@ledtronics.com
Website: www.ledtronics.com


Số phần tương tự - 2SBF200-0AG-048B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LEDTRONICS, INC
2SBF200-0AG-048B LEDTRONICS-2SBF200-0AG-048B Datasheet
4Mb / 28P
Miniature Based LED Lamps
More results

Mô tả tương tự - 2SBF200-0AG-048B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
2SBF200 ETC1-2SBF200 Datasheet
178Kb / 1P
T2 ANSI #2 AND #3 TELEPHONE SLIDE BASED LEDS
logo
Chicago Miniature Lamp,...
1508625UR3 CML-1508625UR3 Datasheet
48Kb / 1P
T2 Telephone Slide Based LED (Standard)
1508725UR3 CML-1508725UR3 Datasheet
48Kb / 1P
T2 Telephone Slide Based LED (Short)
CM18ESB CML-CM18ESB Datasheet
222Kb / 1P
T-2 Telephone Slide Base - Type 5 (short)
CM24D CML-CM24D Datasheet
220Kb / 1P
T-2 Telephone Slide Base - Type 3
logo
Marl International Limi...
253-501-64-38 MARL-253-501-64-38 Datasheet
211Kb / 3P
FILAMENT REPLACEMENT LEDs - T2 Bayonet Cap
253-997-98-50 MARL-253-997-98-50 Datasheet
122Kb / 2P
FILAMENT REPLACEMENT LEDs - T2 Bayonet Cap
logo
Visual Communications C...
CM18ESB VCC-CM18ESB Datasheet
36Kb / 1P
Telephone Slide Base
CM24D VCC-CM24D Datasheet
27Kb / 1P
Telephone Slide,Miniature Bayonet Base
logo
Mallory Sonalert Produc...
MSE14LTT3 MSPI-MSE14LTT3 Datasheet
43Kb / 1P
3-Tone Telephone Ringer
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com