công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICSSSTUAF32865A bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ICSSSTUAF32865A
Giải thích chi tiết về linh kiện  28-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ICSSSTUAF32865A bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ICSSSTUAF32865A Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ICSSSTUAF32865A Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ICSSSTUAF32865A Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ICSSSTUAF32865A Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ICSSSTUAF32865A Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ICSSSTUAF32865A Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ICSSSTUAF32865A Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ICSSSTUAF32865A Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp ICSSSTUAF32865A Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 17 page
background image
ICSSSTUAF32865A
2
8-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2
COMMERCIAL TEMPERATURE GRADE
2
8-BIT CONFIGURABLE REGISTERED BUFFER FOR DDR2
8
ICSSSTUAF32865A
7097/1
1
Operating Characteristics
The RESET and CSGateEN inputs of the device must be held at valid levels (not floating) to ensure proper device
operation. The differential inputs must not be floating unless RESET is LOW.
Symbol
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Units
VDD
I/O Supply Voltage
1.7
1.8
1.9
V
VREF
Reference Voltage
0.49 * VDD
0.5 * VDD
0.51 * VDD
V
VTT
Termination Voltage
VREF - 0.04
VREF
VREF + 0.04
V
VI
Input Voltage
0
VDD
V
VIH
AC High-Level Input Voltage
Dn, PARIN,
DCSn,
DCKEn,
DODTn
VREF + 0.25
V
VIL
AC Low-Level Input Voltage
VREF - 0.25
VIH
DC High-Level Input Voltage
VREF + 0.125
VIL
DC Low-Level Input Voltage
VREF - 0.125
VIH
High-Level Input Voltage
RESET,
CSGateEN
0.65 * VDDQ
V
VIL
Low-Level Input Voltage
0.35 * VDDQ
VICR
Common Mode Input Range
CLK, CLK
0.675
1.125
V
VID
Differential Input Voltage
600
mV
IOH
High-Level Output Current
-8
mA
IOL
Low-Level Output Current
8
IERROL
PTYERR LOW Level Output Current
25
mA
TA
Operating Free-Air Temperature
0
+70
° C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com