công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BLW33 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BLW33
Giải thích chi tiết về linh kiện  UHF linear power transistor
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BLW33 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

Back Button BLW33 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BLW33 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BLW33 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BLW33 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BLW33 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BLW33 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BLW33 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BLW33 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BLW33 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
August 1986
10
Philips Semiconductors
Product specification
UHF linear power transistor
BLW33
Fig.12 Input impedance (series components).
Typical values; VCE = 25 V;
IC = 300 mA; Th =70 °C.
handbook, halfpage
5
−5
−10
−15
0
MGP451
10
102
103
ri, xi
(
Ω)
f (MHz)
xi
ri
Fig.13 Load impedance (series components).
Typical values; VCE = 25 V;
IC = 300 mA; Th =70 °C.
handbook, halfpage
50
25
0
MGP452
10
102
103
RL, XL
(
Ω)
f (MHz)
XL
RL
Fig.14
Typical values; VCE = 25 V;
IC = 300 mA; Th =70 °C.
handbook, halfpage
35
15
25
5
MGP453
10
102
103
Gp
(dB)
f (MHz)
Ruggedness
The BLW33 is capable of withstanding a load mismatch
(VSWR = 50 through all phases) under the following
conditions:
f = 860 MHz; VCE = 25 V; IC = 300 mA;
Th =70 °C and PL = 2 W.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com