công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FKBA3454 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - FETek Technology Corp.

tên linh kiện FKBA3454
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Ch 30V Fast Switching MOSFETs
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FETEK [FETek Technology Corp.]
Trang chủ  http://www.fetek.com.tw
Logo FETEK - FETek Technology Corp.

FKBA3454 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - FETek Technology Corp.

  FKBA3454 Datasheet HTML 1Page - FETek Technology Corp. FKBA3454 Datasheet HTML 2Page - FETek Technology Corp. FKBA3454 Datasheet HTML 3Page - FETek Technology Corp. FKBA3454 Datasheet HTML 4Page - FETek Technology Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
FETek Technology Corp.
Data and specifications subject to change without notice.
www.fetek.com.tw
Ver : A
FKBA3454
N-Ch 30V Fast Switching MOSFETs
44
0.001
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
t , Pulse Width (s)
0.01
0.05
0.1
0.2
DUTY=0.5
SINGLE
PDM
D = TON/T
TJpeak = TC+PDMXRθJC
TON
T
0.02
Td(on)
Tr
Ton
Td(off)
Tf
Toff
VDS
VGS
90%
10%
IAS
VGS
BVDSS
VDD
EAS=
1
2
L x IAS
2 x
BVDSS
BVDSS-VDD
Fig.8 Safe Operating Area
Fig.7 Capacitance
Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance
Fig.10 Switching Time Waveform
Fig.11 Unclamped Inductive Waveform
Fwaveform



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com