công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCL-201DMSPL000 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Tyco Electronics

tên linh kiện PCL-201DMSPL000
Giải thích chi tiết về linh kiện  3A, 5A, 10A, 15A General Purpose Miniature Relay
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MACOM [Tyco Electronics]
Trang chủ  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

PCL-201DMSPL000 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Tyco Electronics

  PCL-201DMSPL000 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics PCL-201DMSPL000 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics PCL-201DMSPL000 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics PCL-201DMSPL000 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
715
Dimensions are shown for
reference purposes only.
Dimensions are in inches over
(millimeters) unless otherwise
specified.
Specifications and availability
subject to change.
www.tycoelectronics.com
Technical support:
Refer to inside back cover.
OEG
Catalog 1308242
Issued 3-03 (PDF Rev. 3-04)
PCLH type (PCB Terminal)
PCLH type (Plug-in Terminal)
Outline Dimensions (continued)
NOT PRESENT ON FORM A MODELS
.02
(.5)
.079
(2.0)
.177
± .012
(4.5
± .3)
1.32
± .02
(33.6
± .5)
1.08
± .02
(27.5
± .5)
.835
± .02
(21.2
± .5)
.22
± .008
(5.6
± .2)
.394
± .008
(10
± .2)
.02
(.5)
.02
(.5)
.02
(.5)
.234
(5.95)
.285
(7.25)
.518
(13.15)
.703
(17.85)
.079
(2.0)
.079
(2.0)
.02
(.5)
.132
± .008
(3.35
± .2)
.571
± .008
(14.5
± .2)
.02
(.5)
.187
(4.75)
.24
± .012
(6.1
± .3)
1.32
± .02
(33.6
± .5)
1.08
± .02
(27.5
± .5)
.835
± .02
(21.2
± .5)
.22
± .008
(5.6
± .2)
.394
± .008
(10
± .2)
.02
(.5)
.02
(.5)
.02
(.5)
.234
(5.95)
.285
(7.25)
.518
(13.15)
.703
(17.85)
.02
(.5)
.132
± .008
(3.35
± .2)
.571
± .008
(14.5
± .2)
.187
(4.75)
.187
(4.75)
PCL 4c, 4a type (PCB Terminal)
PCL 4c, 4a type (Plug-in Terminal)
NOT PRESENT ON FORM A MODEL
.039
(1.0)
.197
± .012
(5.0
± .3)
1.32
± .02
(33.6
± .5)
1.08
± .02
(27.5
± .5)
.835
± .02
(21.2
± .5)
.157
± .008
(4.0
± .2)
.173
± .008
(4.4
± .2)
.520
± .008
(13.2
± .2)
.039
(1.0)
.248
(6.3)
.25
(6.35)
.498
(12.65)
.659
(16.75)
.346
± .008
(8.8
± .2)
.02
(.5)
.02
(.5)
.02
(.5)
.02
(.5)
.157
± .008
(4.0
± .2)
.039
(1.0)
.039
(1.0)
.02
(.5)
.096
(2.45)
.22
± .012
(5.6
± .3)
1.32
± .02
(33.6
± .5)
.02
(.5)
.02
(.5)
.096
(2.45)
.02
(.5)
.248
(6.3)
.25
(6.35)
.498
(12.65)
.659
(16.75)
1.08
± .02
(27.5
± .5)
.096
(2.45)
.096
(2.45)
.835
± .02
(21.2
± .5)
.157
± .008
(4.0
± .2)
.173
± .008
(4.4
± .2)
.520
± .008
(13.2
± .2)
.346
± .008
(8.8
± .2)
PCLH type (Flange Mount Case)
.854 MAX.
(21.7)
1.60 MAX.
(40.7)
.090 TYP.
(2.3)
.138 TYP.
(3.5)
12
3
4
56
7
8



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com