công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STV5723/P bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STV5723/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  3-HEAD PLAYBACK AND RECORD AMPLIFIER FOR VCR
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STV5723/P bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STV5723/P Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STV5723/P Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STV5723/P Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STV5723/P Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STV5723/P Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STV5723/P Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
SWITCH TABLE
SW-R
SW-M
SW-H
Channel
SWPB
SWREC
L
L
L2
ON
OFF
H1
H
L3
H
Not allowed
H
L
L1
OFF
ON
H2
H
Not allowed
AGC
12
3
456
789
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CSY NC
VCC
60dB
60dB
60 dB
CSYNC
CAG2
22nF
C1
22nF
C2
22
µF
L1
22
µH
RADJ
12k
Ω
RSWM
47k
Ω
RSWH
100k
Ω
CRCC
22nF
RRCC
8.2k
Ω
CRCY
22nF
RRCY
2.2k
Ω
CH2
22nF
CH3
22nF
CH 1
22nF
H1
H3
H2
C4
22nF
R2 1k
Ω
Voltage of Pin RECIN must not exceed 2.5V
APPLICATION DIAGRAM
STV5723/P
5/6



Html Pages

1 2 3 4 5 6