| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BLF521 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BLF521 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
7 / 14 page ![]() November 1992 7 Philips Semiconductors Product specification UHF power MOS transistor BLF521 Fig.11 Test circuit for class-B operation. f = 500 MHz. handbook, full pagewidth MDA475 D.U.T. C2 C3 C12 L1 L2 L3 C1 L5 L8 L10 L9 L6 R1 R2 R6 C11 L4 C15 50 Ω output 50 Ω input +VD C4 C8 C5 C6 R4 R5 C7 R3 C9 L7 C10 C14 C13 BLF521 ,,,,, ,,,,, ,,,,, |