công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BLF248 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BLF248
Giải thích chi tiết về linh kiện  VHF push-pull power MOS transistor
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BLF248 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button BLF248 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BLF248 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BLF248 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BLF248 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BLF248 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BLF248 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BLF248 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors BLF248 Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors BLF248 Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 13 page
background image
September 1992
9
Philips Semiconductors
Product specification
VHF push-pull power MOS transistor
BLF248
Notes
1. American Technical Ceramics (ATC) capacitor, type 100B or other capacitor of the same quality.
2. L1, L3 - L11, L16 - L22 and L24 are micro-striplines on a double copper-clad printed circuit board, with glass
microfibre PTFE dielectric (
εr = 2.2), thickness 1⁄16 inch, thickness of copper sheet 2 × 35 µm.
3. L2 and L23 are soldered on striplines L1 and L24 respectively.
4. A copper strap, thickness 0.8 mm, is soldered on striplines L16 - L21.
R3, R4
0.4 W metal film resistor
536
Ω
R7, R8
1 W metal film resistor
10
Ω±5%
R9
1 W metal film resistor
3.16 k
Ω
IC1
78L05 voltage regulator
COMPONENT
DESCRIPTION
VALUE
DIMENSIONS
CATALOGUE NO.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com