công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJNEC bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện MJNEC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Standard Thick Film Chip Resistors
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

MJNEC bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  MJNEC Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix MJNEC Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix MJNEC Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix MJNEC Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix MJNEC Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix MJNEC Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix MJNEC Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix MJNEC Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix MJNEC Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
D/CRCW e3
www.vishay.com
Vishay
Revision: 05-Aug-2022
5
Document Number: 20035
For technical questions, contact: thickfilmchip@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
FUNCTIONAL PERFORMANCE
Single Pulse
Maximum pulse load, single pulse; applicable if
P → 0 and n < 1000 and
=
max.;
for permissible resistance change equivalent to 8000 h operation
Continuous Pulse
Maximum pulse load, continuous pulses; applicable if
P ≤ P (
ϑamb) and
=
max.;
for permissible resistance change equivalent to 8000 h operation
Pulse Voltage
Maximum pulse voltage, single and continuous pulses; applicable if
=
max.;
for permissible resistance change equivalent to 8000 h operation
10
100
1000
10000
0.01
0.1
1
10
100
1000
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Axis Title
t
i - Pulse Duration (s)
CRCW2512
CRCW1218
CRCW2010
CRCW1210
D25/CRCW1206
D12/CRCW0805
D11/CRCW0603
D10/CRCW0402
Uˆ
Uˆ
10
100
1000
10000
0.01
0.1
1
10
100
1000
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Axis Title
t
i - Pulse Duration (s)
CRCW2512
CRCW1218
CRCW2010
CRCW1210
D25/CRCW1206
D12/CRCW0805
D11/CRCW0603
D10/CRCW0402
Uˆ
Uˆ
10
100
1000
10000
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0.000001
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Axis Title
t
i - Pulse Duration (s)
CRCW2512
CRCW2010
D25/CRCW1206, CRCW1210, CRCW1218
D12/CRCW0805
D11/CRCW0603
D10/CRCW0402
Pˆ
Pˆ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com