| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
M5576PR bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M5576PR bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
4 / 10 page ![]() M5576 高性能电流模式 PWM 控制器 M5576_V1.0 www.mjic.hk 4 VDD 直流供电电压 30 V VDD 齐纳钳位电压 10 V VDD 直流钳位电流 VDD_Clamp+0.1 mA COMP 输入电压 -0.3 7 V SEN 输入电压 -0.3 7 V OTP 输入电压 -0.3 7 V 最小/最大工作结温 -20 150 ℃ 最小/最大贮存温度 -55 165 ℃ 最高温度(焊接,10 秒) 260 ℃ 注:如果器件工作条件超出上述各项极限值,可能对器件造成永久性损坏。上述参数是工作条件 的极限值,不建议器件工作在推荐条件以外的情况。器件长时间工作在极限工作条件下,其可靠性及 寿命可能受到影响。 芯片内部框图: 图 5 M5576 内部框图 |