công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BLF147 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BLF147
Giải thích chi tiết về linh kiện  VHF power MOS transistor
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BLF147 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  BLF147 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors BLF147 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors BLF147 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BLF147 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BLF147 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BLF147 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BLF147 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BLF147 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BLF147 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
September 1992
3
Philips Semiconductors
Product specification
VHF power MOS transistor
BLF147
LIMITING VALUES
In accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134).
THERMAL RESISTANCE
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN.
MAX.
UNIT
VDS
drain-source voltage
−
65
V
±VGS
gate-source voltage
−
20
V
ID
DC drain current
−
25
A
Ptot
total power dissipation
up to Tmb = 25 °C
−
220
W
Tstg
storage temperature
−65
150
°C
Tj
junction temperature
−
200
°C
SYMBOL
PARAMETER
THERMAL RESISTANCE
Rth j-mb
thermal resistance from junction to mounting base
0.8 K/W
Rth mb-h
thermal resistance from mounting base to heatsink
0.2 K/W
Fig.2 DC SOAR.
(1) Current is this area may be limited by RDS(on).
(2) Tmb = 25 °C.
handbook, halfpage
1
10
102
110
VDS (V)
ID
(A)
102
(1)
MRA904
(2)
Fig.3 Power/temperature derating curves.
(1) Short-time operation during mismatch.
(2) Continuous operation.
handbook, halfpage
0
300
200
100
0
50
100
150
MGP049
Ptot
(W)
Th (°C)
(1)
(2)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com