công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BLF145 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện BLF145
Giải thích chi tiết về linh kiện  HF power MOS transistor
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

BLF145 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button BLF145 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors BLF145 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors BLF145 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors BLF145 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors BLF145 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors BLF145 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors BLF145 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors BLF145 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors BLF145 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
September 1992
7
Philips Semiconductors
Product specification
HF power MOS transistor
BLF145
List of components (class-A test circuit)
Notes
1. American Technical Ceramics (ATC) capacitor, type 100B or other capacitor of the same quality.
2. The striplines are on a double copper-clad printed circuit board, with PTFE fibre-glass dielectric (
ε
r = 4.5),
thickness 1
⁄16 mm.
COMPONENT
DESCRIPTION
VALUE
DIMENSIONS
CATALOGUE NO.
C1, C3, C8, C9
film dielectric trimmer
7 to 100 pF
2222 809 07015
C2, C10
multilayer ceramic chip capacitor
(note 1)
39 pF
C4, C7
multilayer ceramic chip capacitor
100 nF
2222 852 47104
C5, C6
multilayer ceramic chip capacitor
(note 1)
27 pF
C11
multilayer ceramic chip capacitor
3
× 100 nF
2222 852 47104
C12
electrolytic capacitor
2.2
µF, 63 V
2222 030 38228
L1
12 turns enamelled 0.5 mm copper
wire
307 nH
length 8 mm;
int. dia. 4 mm
L2, L3
stripline (note 2)
30
Ω
length 15
× 6mm
L4
14 turns enamelled 1 mm copper
wire
1039 nH
length 14 mm;
int. dia. 9 mm
L5
9 turns enamelled 1 mm copper wire 305 nH
length 10 mm;
int. dia. 6 mm
L6
grade 3B Ferroxcube wideband HF
choke
4312 020 36640
R1
0.25 W metal film resistor
26
Ω
R2
0.25 W metal film resistor
10
Ω
Fig.11 Test circuit for class-A operation.
f = 28 MHz.
handbook, full pagewidth
MGP042
input
50
Ω
C1
C4
C7
L1
L2
D.U.T.
L3
L5
+VG
L4
R1
C3
C2
C8
C11
C6
C5
C12
C10
+VD
C9
L6
R2
output
50
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com