công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADS5463IPFP bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện ADS5463IPFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-Bit, 500-MSPS Analog-to-Digital Converter
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

ADS5463IPFP bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Texas Instruments

Back Button ADS5463IPFP Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments ADS5463IPFP Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments ADS5463IPFP Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments ADS5463IPFP Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments ADS5463IPFP Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments ADS5463IPFP Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments ADS5463IPFP Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments ADS5463IPFP Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments ADS5463IPFP Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 25 page
background image
www.ti.com
AVDD − Supply Voltage − V
55
60
65
70
75
80
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
G026
fS = 500 MSPS
fIN= 100 MHz
TA = 405C
TA = 255C
TA = 05C
TA = 655C
TA = −405C
TA = 1005C
TA = 855C
AVDD − Supply Voltage − V
63.0
63.5
64.0
64.5
65.0
65.5
66.0
66.5
67.0
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
G027
TA = 405C
TA = 255C
TA = 05C
TA = 655C
TA = −405C
TA = 1005C
TA = 855C
fS = 500 MSPS
fIN= 100 MHz
AVDD − Supply Voltage − V
68
70
72
74
76
78
80
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
G028
fS = 500 MSPS
fIN= 100 MHz
TA = 405C
TA = 255C
TA = 05C
TA = 655C
TA = −405C
TA = 1005C
TA = 855C
AVDD − Supply Voltage − V
63.5
64.0
64.5
65.0
65.5
66.0
66.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
G029
TA = 405C
TA = 255C
TA = 05C
TA = 655C
TA = −405C
TA = 1005C
TA = 855C
fS = 500 MSPS
fIN= 100 MHz
ADS5463
SLAS515 – NOVEMBER 2006
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
Typical plots at T
A = 25°C, sampling rate = 500 MSPS, 50% clock duty cycle, AVDD5 = 5 V, AVDD3 = 3.3 V,
DVDD3 = 3.3 V, and 3-V
PP differential clock, (unless otherwise noted)
SFDR
SNR
vs
vs
AVDD5 ACROSS TEMPERATURE
AVDD5 ACROSS TEMPERATURE
Figure 26.
Figure 27.
SFDR
SNR
vs
vs
AVDD3 ACROSS TEMPERATURE
AVDD3 ACROSS TEMPERATURE
Figure 28.
Figure 29.
15
Submit Documentation Feedback



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com