| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS950218 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS950218 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp |
|
8 / 20 page ![]() 8 Integrated Circuit Systems, Inc. ICS950218 0466B—03/17/04 Byte 7: Revision ID and Device ID Register Byte 5: Programming Edge Rate (1 = enable, 0 = disable) Byte 6: Vendor ID Register (1 = enable, 0 = disable) t i Be m a ND W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B7 D I e c i v e D0 e c i v e d l a u d i v i d n i n o d e s a b e b ll i w s e u l a v D I e c i v e D . e s a c s i h t n i " H 8 2 " 6 t i B6 D I e c i v e D0 5 t i B5 D I e c i v e D1 4 t i B4 D I e c i v e D0 3 t i B3 D I e c i v e D1 2 t i B2 D I e c i v e D0 1 t i B1 D I e c i v e D0 0 t i B0 D I e c i v e D0 t i Be m a ND W Pn o i t p i r c s e D 7 t i B3 t i B D I n o i s i v e RX n o i s i v e r s ' e c i v e d l a u d i v i d n i n o d e s a b e b ll i w s e u l a v D I n o i s i v e R 6 t i B2 t i B D I n o i s i v e RX 5 t i B1 t i B D I n o i s i v e RX 4 t i B0 t i B D I n o i s i v e RX 3 t i B3 t i B D I r o d n e V0 ) d e v r e s e R ( 2 t i B2 t i B D I r o d n e V0 ) d e v r e s e R ( 1 t i B1 t i B D I r o d n e V0 ) d e v r e s e R ( 0 t i B0 t i B D I r o d n e V1 ) d e v r e s e R ( t i B# n i PD W Pn o i t p i r c s e D 7 t i BX X ) k c a b d a e R ( # 4 2 _ 8 4 l e S 6 t i BX X ) k c a b d a e R ( # 8 4 _ 6 6 l e S 5 t i BX 1 ) d e v r e s e R ( 4 t i BX 1 ) d e v r e s e R ( 3 t i BX 0 I y b = 1 ; e r a w d r a h y b # 8 4 _ 6 6 l e S = 0 2C 2 t i BX 1 z H M 6 6 = 1 , z H M 8 4 = 0 , # 8 4 _ 6 6 l e S 1 t i BX 1 1 t i b l o r t n o c y c n e u q e r f . c n y s A 0 t i BX 0 0 t i b l o r t n o c y c n e u q e r f . c n y s A 5 e t y B5 e t y B ] 0 : 3 [ 6 6 V 3] 0 : 9 [ I C Pe t o N 1 t i B0 t i B 00 z H M 1 0 . 6 6Z H M 5 0 0 . 3 3) d a e r p s o N ( L L P x i F m o r F 01 z H M 4 4 . 5 7z H M 2 7 . 7 3) d a e r p s o N ( L L P x i F m o r F 10 z H M 6 6 . 6 6z H M 3 3 . 3 3) t l u a f e D ( L L P n i a m m o r F 11 z H M 1 0 . 8 8z H M 5 0 0 . 4 4) d a e r p s o N ( L L P x i F m o r F Asynchronous Frequency Control Table |