| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ICS93735 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ICS93735 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp |
|
4 / 9 page ![]() IDTTM/ICSTM Low Cost DDR Phase Lock Loop Zero Delay Buffer ICS93735 REV F 02/11/07 ICS93735 Low Cost DDR Phase Lock Loop Zero Delay Buffer Byte 0: Output Control (1= enable, 0 = disable) T I B# N I PD W PN O I T P I R C S E D 7 t i B- 1 d e v r e s e R 6 t i B- 1 d e v r e s e R 5 t i B- 1 d e v r e s e R 4 t i B- 1 d e v r e s e R 3 t i B- 1 d e v r e s e R 2 t i B- 1 d e v r e s e R 1 t i B- 1 d e v r e s e R 0 t i B- 1 d e v r e s e R Byte 1: Output Control (1= enable, 0 = disable) T I B# N I PD W PN O I T P I R C S E D 7 t i B- 1 d e v r e s e R 6 t i B- 1 d e v r e s e R 5 t i B- 1 d e v r e s e R 4 t i B- 1 d e v r e s e R 3 t i B- 1 d e v r e s e R 2 t i B- 1 d e v r e s e R 1 t i B- 1 d e v r e s e R 0 t i B- 1 d e v r e s e R T I B# N I PD W PN O I T P I R C S E D 7 t i B- 1 d e v r e s e R 6 t i B- 1 d e v r e s e R 5 t i B- 1 d e v r e s e R 4 t i B- 1 d e v r e s e R 3 t i B- 1 d e v r e s e R 2 t i B- 1 d e v r e s e R 1 t i B- 1 d e v r e s e R 0 t i B- 1 d e v r e s e R Byte 4: Reserved (1= enable, 0 = disable) T I B# N I PD W PN O I T P I R C S E D 7 t i B2 , 31 ) C & T ( 0 K L C 6 t i B6 , 51 ) C & T ( 1 K L C 5 t i B9 , 0 11 ) C & T ( 2 K L C 4 t i B9 1 , 0 21 ) C & T ( 3 K L C 3 t i B3 2 , 2 21 ) C & T ( 4 K L C 2 t i B6 2 , 7 21 ) C & T ( 9 K L C 1 t i B- 1 d e v r e s e R 0 t i B- 1 d e v r e s e R Byte 5: Reserved (1= enable, 0 = disable) T I B# N I PD W PN O I T P I R C S E D 7 t i B- 1 d e v r e s e R 6 t i B- 1 d e v r e s e R 5 t i B- 1 d e v r e s e R 4 t i B- 1 d e v r e s e R 3 t i B- 1 d e v r e s e R 2 t i B- 1 d e v r e s e R 1 t i B- 1 d e v r e s e R 0 t i B- 1 d e v r e s e R Byte 3: Reserved (1= enable, 0 = disable) Byte 2: Reserved (1= enable, 0 = disable) T I B# N I PD W PN O I T P I R C S E D 7 t i B- 1 d e v r e s e R 6 t i B- 1 d e v r e s e R 5 t i B- 1 d e v r e s e R 4 t i B- 1 d e v r e s e R 3 t i B- 1 d e v r e s e R 2 t i B- 1 d e v r e s e R 1 t i B- 1 d e v r e s e R 0 t i B- 1 d e v r e s e R |