công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP1346WSL bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Anachip Corp

tên linh kiện AP1346WSL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Two Coil Fan Motor Predriver
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANACHIP [Anachip Corp]
Trang chủ  
Logo ANACHIP - Anachip Corp

AP1346WSL bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Anachip Corp

  AP1346WSL Datasheet HTML 1Page - Anachip Corp AP1346WSL Datasheet HTML 2Page - Anachip Corp AP1346WSL Datasheet HTML 3Page - Anachip Corp AP1346WSL Datasheet HTML 4Page - Anachip Corp AP1346WSL Datasheet HTML 5Page - Anachip Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
AP1346/1347
Two Coil Fan Motor Predriver
Anachip Corp.
www.anachip.com.tw
Rev 0.0 Jun 9, 2004
2/5
Block Diagram
1
2
3
4
5
6
7
8
Reg.
Hall
amp
Predriver 1
Predriver 2
Control Logic
Lock
Detection
Automatic
Restart
VCC
HS(+)
FG/RD
HS(-)
GND
CT
OUT2
OUT1
+
-
Application Circuit
VCC
HS(+)
HS(-)
Hall
element
CT
GND
D1
R1
C1
Voltage
Input
FG/RD
OUT1
OUT2
R4
AP1346/
AP1347
R2
C2
D2
R5
Q2
Q1
R6
output
V1
L1
L2
Z
11
Z
1N
Z
21
Z
2N



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com