| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TFPT0603L1002DP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TFPT0603L1002DP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix |
|
3 / 4 page ![]() TFPT Vishay Linear PTC Thermistors, Surface Mount Chip www.vishay.com For technical questions, contact: thermistor1@vishay.com document number: 33017 8 Revision: 25-Oct-06 Ratio Tolerance Examples: At 40 °C, Ratio = 1.063 ± 0.5 % (0.005) so, Ratio = 1.058 to 1.068 At 125 °C, Ratio = 1.460 ± 3 % (0.044) so, Ratio = 1.416 to 1.504 AVERAGE T.C.S TFPT ALL SIZES & VALUES TEMP RATIO TEMP RATIO TEMP RATIO TEMP RATIO - 55 0.698 - 10 0.861 35 1.042 80 1.240 - 54 0.701 - 9 0.865 36 1.046 81 1.244 - 53 0.705 - 8 0.869 37 1.050 82 1.249 - 52 0.708 - 7 0.873 38 1.054 83 1.254 - 51 0.712 - 6 0.876 39 1.058 84 1.258 - 50 0.715 - 5 0.880 40 1.063 85 1.263 - 49 0.719 - 4 0.884 41 1.067 86 1.268 - 48 0.722 - 3 0.888 42 1.071 87 1.272 - 47 0.726 - 2 0.892 43 1.075 88 1.277 - 46 0.729 - 1 0.896 44 1.080 89 1.282 - 45 0.733 0 0.900 45 1.084 90 1.287 - 44 0.736 1 0.904 46 1.088 91 1.291 - 43 0.740 2 0.908 47 1.092 92 1.296 - 42 0.743 3 0.911 48 1.097 93 1.301 - 41 0.747 4 0.915 49 1.101 94 1.306 - 40 0.750 5 0.919 50 1.105 95 1.311 - 39 0.754 6 0.923 51 1.110 96 1.315 - 38 0.757 7 0.927 52 1.114 97 1.320 - 37 0.761 8 0.931 53 1.118 98 1.325 - 36 0.765 9 0.935 54 1.123 99 1.330 - 35 0.768 10 0.939 55 1.127 100 1.335 - 34 0.772 11 0.943 56 1.131 101 1.340 - 33 0.775 12 0.947 57 1.136 102 1.345 - 32 0.779 13 0.951 58 1.140 103 1.349 - 31 0.783 14 0.955 59 1.145 104 1.354 - 30 0.786 15 0.959 60 1.149 105 1.359 - 29 0.790 16 0.963 61 1.153 106 1.364 - 28 0.794 17 0.967 62 1.158 107 1.369 - 27 0.797 18 0.971 63 1.162 108 1.374 - 26 0.801 19 0.975 64 1.167 109 1.379 - 25 0.805 20 0.980 65 1.171 110 1.384 - 24 0.808 21 0.984 66 1.176 111 1.389 - 23 0.812 22 0.988 67 1.180 112 1.394 - 22 0.816 23 0.992 68 1.185 113 1.399 - 21 0.820 24 0.996 69 1.189 114 1.404 - 20 0.823 25 1.000 70 1.194 115 1.409 - 19 0.827 26 1.004 71 1.198 116 1.414 - 18 0.831 27 1.008 72 1.203 117 1.419 - 17 0.834 28 1.012 73 1.208 118 1.424 - 16 0.838 29 1.017 74 1.212 119 1.429 - 15 0.842 30 1.021 75 1.217 120 1.434 - 14 0.846 31 1.025 76 1.221 121 1.439 - 13 0.850 32 1.029 77 1.226 122 1.444 - 12 0.853 33 1.033 78 1.230 123 1.450 - 11 0.857 34 1.037 79 1.235 124 1.455 125 1.460 RATIO TOLERANCES LOW TEMPERATURE HIGH TEMPERATURE TOLERANCE - 55 °C ± 4 % - 40 °C + 125 °C ± 3 % - 20 °C + 85 °C ± 2 % 0 °C + 55 °C ± 1 % + 12 °C + 40 °C ± 0.5 % |