công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ECJ2VC1H331J bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Panasonic Semiconductor

tên linh kiện ECJ2VC1H331J
Giải thích chi tiết về linh kiện  DVD Video Recorder Service Manual
PDF  71 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Trang chủ  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

ECJ2VC1H331J bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Panasonic Semiconductor

Back Button ECJ2VC1H331J Datasheet HTML 35Page - Panasonic Semiconductor ECJ2VC1H331J Datasheet HTML 36Page - Panasonic Semiconductor ECJ2VC1H331J Datasheet HTML 37Page - Panasonic Semiconductor ECJ2VC1H331J Datasheet HTML 38Page - Panasonic Semiconductor ECJ2VC1H331J Datasheet HTML 39Page - Panasonic Semiconductor ECJ2VC1H331J Datasheet HTML 40Page - Panasonic Semiconductor ECJ2VC1H331J Datasheet HTML 41Page - Panasonic Semiconductor ECJ2VC1H331J Datasheet HTML 42Page - Panasonic Semiconductor ECJ2VC1H331J Datasheet HTML 43Page - Panasonic Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 71 page
background image
17.2. Analog Video Block Diagram
P9001
P7402
51
P7402
P9001
47
P7402
P9001
55
59
P9001
P7402
P7402
63
P9001
C OUT DM
Y OUT DM
RPROUT DM
GPYOUT DM
BPBOUT DM
FROM
DIGITAL
P.C.B.
JK3901
21 PIN JACK
20
AV1
(TV)
AV1 VIDEO
91
93
95
97
99
33
11
12
1
2
3
4
6
7
41
JK3002
FRONT JACK
AV3
45
S-VIDEO IN
37
VIDEO IN
4
1
35
JK3001
REAR JACK
AV4
VIDEO
IN
4
3
1
24
3
S-VIDEO IN
39
JK3003
S-VIDEO
AV4
43
Y
C
JK3901
21 PIN JACK
15
11
7
20
RED/C
GREEN
BLUE
VIDEO/Y
AV2
(DECODER/EXT)
1
3
5
31
AV3 Y
AV3 C
AV3 V
AV4 V
AV4 Y
AV4 C
AV2 R/C
AV2 G
AV2 B
AV2 V/Y
AV1 V
AV3 Y
AV3 C
AV3 V
AV4 V
AV4 Y
AV4 C
AV2 R/C
AV2 G
AV2 B
AV2 V/Y
a
b
c
BIAS
CLAMP
b
a
BIAS
6MHz
BPF
CLAMP
6MHz
LPF
+
CLAMP/
BIAS
CLAMP
CLAMP/
BIAS
CLAMP
6MHz
12MHz
(SW1)
c
b
a
(SW2)
7
COMP
R-Y
OUT
IC3001
(VIDEO PROCESSOR)
c
b
a
(SW3)
9
AV1
R-C
OUT
d
c
b
a
12MHz
(SW4)
6MHz
11
COMP
B-Y
OUT
12
AV1
B
OUT
d
c
b
a
(SW6)
14
COMP
Y
OUT
15
c
b
a
12MHz
(SW5)
6MHz
17
AV1
G
OUT
19
20
AV4
Y
OUT
b
a
(SW7)
22
AV4
C
OUT
(SW8)
b
a
23
24
AV4
V
OUT
(SW9)
b
a
a
b
c
d
e
SV1
26
AV1
V/Y/C
OUT
a
b
c
d
e
SV2
28
AV2
V
OUT
ADC
OUTPUT
SELECT
SWITCH
CIRCUIT
AV1 V
AV3 Y
AV3 C
AV3 V
AV4 V
AV4 Y
AV4 C
AV2 R/C
AV2 V/Y
TUNER V
81
C-ADC
OUT
83
V/Y
ADC
OUT
85
SLICER
CLAMP
BIAS
CLAMP
CLAMP
BIAS
CLAMP
CLAMP
CLAMP
(SW10)
SLICER
Q7501,Q7503- B
IIC CLK
IC7501- 28
29
IC7501-
IIC DATA
FROM/TO
TIMER
SECTION
88
SCL
89
SDA
IIC BUS
LOGIC
P9001
P7402
87
83
P7402
P9001
67
P7402
P9001
71
P7402
P9001
75
P7402
P9001
79
P7402
P9001
G
R
B
RGB CPS V
2
PS7801
PP7401
TO
DIGITAL
P.C.B.
BUFFER
Q7802
(EBL/EP)
(EB/EC/EG)
K7809
12
PP7401 PS7801
VIDEO
OUT
VIDEO
IN
18
6
TU7801
U/V TUNER
(EB)ONLY
TUNER P.C.B.
JK3901
21PIN JACK
19
VIDEO
AV2
(DECODER/EXT)
8
5
JK3001
VIDEO OUT
AV4
10
9
JK3003
S-VIDEO
Y
C
AV4
JK3801
21PIN JACK
7BLUE
AV1
(TV)
11
GREEN
19
VIDEO/Y
15
RED/C
2
3
JK3903
4
1
PR
PB
Y
COMPONENT
VIDEO OUT
PROGRESSIVE/
INTERLACE
AV2 R/G/B
30
TUNER
V
CLAMP
:REC SIGNAL
:PB SIGNAL
5V
2.3V
1.0V
MAIN P.C.B.
CLAMP
CPN CIN DM
V/Y IN DM
DMR-ES10EB/EC/EG/EBL/EP
Analog Video Block Diagram
DMR-ES10EB / DMR-ES10EC / DMR-ES10EG / DMR-ES10EP / DMR-ES10EBL
39



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com