| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
FS8853-27CF bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FS8853-27CF bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
7 / 13 page ![]() FS8853 300mA LDO Linear Regulator Fortune Semiconductor Co. TEL : +886-2-2809-4742 7/13 TD-0405006 Rev. 1.5 http://www.fsc.com.tw FAX: +886-2-2809-4874 OUTPUT VOLTAGE vs. AMBIENT TEMPERATURE 3.26 3.28 3.3 3.32 3.34 3.36 -40 -30 -20 -10 0 1020304050607080 AMBIENT TEMPERATURE (℃) OUTPUT NOISE DC to 1MHz (37uVRMS) GROUND PIN CURRENT vs. INPUT VOLTAGE 0 20 40 60 80 100 120 140 01 23456789 10 INPUT VOLTAGE (V) OUTPUT NOISE to 1MHz (67uVRMS) LINE TRANSIENT (IOUT=0mA) LINE TRANSIENT (IOUT=10mA) Iload =0mA Iload =300mA 5.0V 4.0V CIN 1µF COUT 3.3µF 50mV/div VIN VOUT 5.0V 4.0V CIN 1µF COUT 3.3µF 50mV/div VIN VOUT |