công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151CBT7ADTR bảng dữ liệu(PDF) 58 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151CBT7ADTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3,128KB Flash, 32KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  130 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151CBT7ADTR bảng dữ liệu(HTML) 58 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151CBT7ADTR Datasheet HTML 54Page - STMicroelectronics STM32L151CBT7ADTR Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics STM32L151CBT7ADTR Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics STM32L151CBT7ADTR Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics STM32L151CBT7ADTR Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM32L151CBT7ADTR Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM32L151CBT7ADTR Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM32L151CBT7ADTR Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics STM32L151CBT7ADTR Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 58 / 130 page
background image
Electrical characteristics
STM32L151x6/8/B-A STM32L152x6/8/B-A
58/130
DocID024330 Rev 5
VBOR0
Brown-out reset threshold 0
Falling edge
1.67
1.7
1.74
V
Rising edge
1.69
1.76
1.8
VBOR1
Brown-out reset threshold 1
Falling edge
1.87
1.93
1.97
Rising edge
1.96
2.03
2.07
VBOR2
Brown-out reset threshold 2
Falling edge
2.22
2.30
2.35
Rising edge
2.31
2.41
2.44
VBOR3
Brown-out reset threshold 3
Falling edge
2.45
2.55
2.60
Rising edge
2.54
2.66
2.7
VBOR4
Brown-out reset threshold 4
Falling edge
2.68
2.8
2.85
Rising edge
2.78
2.9
2.95
VPVD0
Programmable voltage detector
threshold 0
Falling edge
1.8
1.85
1.88
V
Rising edge
1.88
1.94
1.99
VPVD1
PVD threshold 1
Falling edge
1.98
2.04
2.09
Rising edge
2.08
2.14
2.18
VPVD2
PVD threshold 2
Falling edge
2.20
2.24
2.28
Rising edge
2.28
2.34
2.38
VPVD3
PVD threshold 3
Falling edge
2.39
2.44
2.48
Rising edge
2.47
2.54
2.58
VPVD4
PVD threshold 4
Falling edge
2.57
2.64
2.69
Rising edge
2.68
2.74
2.79
VPVD5
PVD threshold 5
Falling edge
2.77
2.83
2.88
Rising edge
2.87
2.94
2.99
VPVD6
PVD threshold 6
Falling edge
2.97
3.05
3.09
Rising edge
3.08
3.15
3.20
Vhyst
Hysteresis voltage
BOR0 threshold
-
40
-
mV
All BOR and PVD thresholds
excepting BOR0
-100
-
1. Guaranteed by characterization.
2. Valid for device version without BOR at power up. Please see option "D" in Ordering information scheme for more details.
Table 15. Embedded reset and power control block characteristics (continued)
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com