công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151CBU6ADTR bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151CBU6ADTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3,128KB Flash, 32KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  130 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151CBU6ADTR bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151CBU6ADTR Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics STM32L151CBU6ADTR Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics STM32L151CBU6ADTR Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics STM32L151CBU6ADTR Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics STM32L151CBU6ADTR Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics STM32L151CBU6ADTR Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics STM32L151CBU6ADTR Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics STM32L151CBU6ADTR Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STM32L151CBU6ADTR Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 71 / 130 page
background image
DocID024330 Rev 5
71/130
STM32L151x6/8/B-A STM32L152x6/8/B-A
Electrical characteristics
105
Table 26. Low-power mode wakeup timings
Symbol
Parameter
Conditions
Typ Max(1)
1. Guaranteed by characterization results, unless otherwise specified
Unit
tWUSLEEP
Wakeup from Sleep mode
fHCLK = 32 MHz
0.4
-
µs
tWUSLEEP_LP
Wakeup from Low-power
sleep mode
fHCLK = 262 kHz
fHCLK = 262 kHz
Flash enabled
46
-
fHCLK = 262 kHz
Flash switched OFF
46
-
tWUSTOP
Wakeup from Stop mode,
regulator in Run mode
fHCLK = fMSI = 4.2 MHz
8.2
-
Wakeup from Stop mode,
regulator in low-power
mode
fHCLK = fMSI = 4.2 MHz
Voltage Range 1 and 2
7.7
8.9
fHCLK = fMSI = 4.2 MHz
Voltage Range 3
8.2
13.1
fHCLK = fMSI = 2.1 MHz
10.2
13.4
fHCLK = fMSI = 1.05 MHz
16
20
fHCLK = fMSI = 524 kHz
31
37
fHCLK = fMSI = 262 kHz
57
66
fHCLK = fMSI = 131 kHz
112
123
fHCLK = MSI = 65 kHz
221
236
tWUSTDBY
Wakeup from Standby
mode
FWU bit = 1
fHCLK = MSI = 2.1 MHz
58
104
Wakeup from Standby
mode
FWU bit = 0
fHCLK = MSI = 2.1 MHz
2.6
3.25
ms



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com