công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151V6U6ADTR bảng dữ liệu(PDF) 38 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151V6U6ADTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3,128KB Flash, 32KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  130 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151V6U6ADTR bảng dữ liệu(HTML) 38 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151V6U6ADTR Datasheet HTML 34Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6ADTR Datasheet HTML 35Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6ADTR Datasheet HTML 36Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6ADTR Datasheet HTML 37Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6ADTR Datasheet HTML 38Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6ADTR Datasheet HTML 39Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6ADTR Datasheet HTML 40Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6ADTR Datasheet HTML 41Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6ADTR Datasheet HTML 42Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 38 / 130 page
background image
Pin descriptions
STM32L151x6/8/B-A STM32L152x6/8/B-A
38/130
DocID024330 Rev 5
Table 8. Legend/abbreviations used in the pinout table
Name
Abbreviation
Definition
Pin name
Unless otherwise specified in brackets below the pin name, the pin function
during and after reset is the same as the actual pin name
Pin type
S
Supply pin
I
Input only pin
I/O
Input / output pin
I/O structure
FT
5 V tolerant I/O
TC
Standard 3.3 V I/O
B
Dedicated BOOT0 pin
RST
Bidirectional reset pin with embedded weak pull-up resistor
Notes
Unless otherwise specified by a note, all I/Os are set as floating inputs during
and after reset
Pin
functions
Alternate
functions
Functions selected through GPIOx_AFR registers
Additional
functions
Functions directly selected/enabled through peripheral registers



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com