công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151R6U6ADTR bảng dữ liệu(PDF) 95 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151R6U6ADTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM®-based Cortex®-M3,128KB Flash, 32KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  130 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151R6U6ADTR bảng dữ liệu(HTML) 95 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 91Page - STMicroelectronics STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 92Page - STMicroelectronics STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics STM32L151R6U6ADTR Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 95 / 130 page
background image
DocID024330 Rev 5
95/130
STM32L151x6/8/B-A STM32L152x6/8/B-A
Electrical characteristics
105
6.3.17
12-bit ADC characteristics
Unless otherwise specified, the parameters given in Table 55 are guaranteed by design.
Table 54. ADC clock frequency
Symbol Parameter
Conditions
Min
Max
Unit
fADC
ADC clock
frequency
Voltage
Range 1 &
2
2.4 V
≤VDDA ≤3.6 V
VREF+ = VDDA
0.480
16
MHz
VREF+ < VDDA
VREF+ > 2.4 V
8
VREF+ < VDDA
VREF+ ≤2.4 V
4
1.8 V
≤VDDA ≤2.4 V
VREF+ = VDDA
8
VREF+ < VDDA
4
Voltage Range 3
4
Table 55. ADC characteristics
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
VDDA
Power supply
-
1.8
-
3.6
V
VREF+
Positive reference voltage
2.4 V
≤VDDA ≤3.6 V
VREF+ must be below
or equal to VDDA
1.8(1)
-VDDA
V
VREF-
Negative reference voltage
-
-
VSSA
-V
IVDDA
Current on the VDDA input
pin
-
-
1000
1450
µA
IVREF(2)
Current on the VREF input
pin
Peak
-
400
700
µA
Average
-
450
µA
VAIN
Conversion voltage range(3)
-0(4)
-VREF+
V
fS
12-bit sampling rate
Direct channels
-
-
1
Msps
Multiplexed channels
-
-
0.76
10-bit sampling rate
Direct channels
-
-
1.07
Msps
Multiplexed channels
-
-
0.8
8-bit sampling rate
Direct channels
-
-
1.23
Msps
Multiplexed channels
-
-
0.89
6-bit sampling rate
Direct channels
-
-
1.45
Msps
Multiplexed channels
-
-
1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com