| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L151VBT6ADTR bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L151VBT6ADTR bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 130 page ![]() DocID024330 Rev 5 17/130 STM32L151x6/8/B-A STM32L152x6/8/B-A Functional overview 51 Table 5. Working mode-dependent functionalities (from Run/active down to standby) Ips Run/Active Sleep Low- power Run Low- power Sleep Stop Standby Wakeup capability Wakeup capability CPU Y - Y - - - - - Flash Y Y Y Y - - - - RAM Y Y Y Y Y - - - Backup Registers Y Y Y Y Y - Y - EEPROM Y Y Y Y Y - - - Brown-out reset (BOR) YY Y Y Y Y Y - DMA Y Y Y Y - - - - Programmable Voltage Detector (PVD) YY Y Y Y Y Y - Power On Reset (POR) YY Y Y Y Y Y - Power Down Rest (PDR) YY Y Y Y - Y - High Speed Internal (HSI) YY - - - - - - High Speed External (HSE) YY - - - - - - Low Speed Internal (LSI) YY Y Y Y - Y - Low Speed External (LSE) YY Y Y Y - Y - Multi-Speed Internal (MSI) YY Y Y - - - - Inter-Connect Controller YY Y Y - - - - RTC Y Y Y Y Y Y Y - RTC Tamper Y Y Y Y Y Y Y Y Auto Wakeup (AWU) YY Y Y Y Y Y Y LCD Y Y Y Y Y - - - USB Y Y - - - Y - - USART Y Y Y Y Y (1) -- SPI Y Y Y Y - - - - I2C Y Y - - - (1) -- ADC Y Y - - - - - - |