| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
IP67 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IP67 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
15 / 16 page ![]() Page <15> V1.0 01/04/20 IP67 DIE-Cast Aluminium Enclosures With EPDM Continuous Seal Description Colour External Dimension (L × W × H) (mm) Part Number IP67 DIE-Cast Aluminium Enclosures With EPDM Continuous Seal Natural 125×80×57 MC001228 115×65×55 MC001221 115×90×55 MC001222 148×108×75 MC001223 160×100×60 MC001229 160×100×81 MC001230 171×121×55 MC001224 200×120×75 MC001231 222×146×55 MC001225 222×146×82 MC001226 Black 90×36×30 MC001232 64×58×35 MC001233 115×65×30 MC001234 125×80×40 MC001241 125×80×57 MC001242 115×65×55 MC001235 115×90×55 MC001236 148×108×75 MC001237 160×100×60 MC001243 160×100×81 MC001244 171×121×55 MC001238 200×120×75 MC001245 222×146×55 MC001239 222×146×82 MC001240 Spare Seal - 47.9×42.9×1.6 MC001257 87.4×33.4×1.5 MC001246 95.5×61.4×1.7 MC001258 61.6×55.2×1.7 MC001247 52.6×38.1×2 MC001264 112.3×62.3×1.6 MC001248 120.1×75.4×1.9 MC001259 120.1×75.4×1.9 MC001260 146.3×60.3×1.5 MC001261 76.7×71.7×1.5 MC001265 112.3×62.3×1.6 MC001249 99.6×49.6×1.5 MC001266 112.3×87.1×1.8 MC001250 |