công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FS8853-18CE bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

tên linh kiện FS8853-18CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  300mA LDO Linear Regulator
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Trang chủ  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

FS8853-18CE bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button FS8853-18CE Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers FS8853-18CE Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers FS8853-18CE Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers FS8853-18CE Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers FS8853-18CE Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers FS8853-18CE Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers FS8853-18CE Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers FS8853-18CE Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers FS8853-18CE Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
FS8853
300mA LDO Linear Regulator
Fortune Semiconductor Co.
TEL : +886-2-2809-4742
8/13
TD-0405006
Rev. 1.5
http://www.fsc.com.tw
FAX: +886-2-2809-4874
LINE TRANSIENT (IOUT=100mA)
LOAD TRANSIENT
LOAD TRANSIENT
LINE TRANSIENT (IOUT=200mA)
LOAD TRANSIENT
LOAD TRANSIENT
VIN
VOUT
VIN
VOUT
5.0V
4.0V
CIN
1µF
COUT
3.3µF
50mV/div
IOUT
VOUT
100mA
0mA
CIN
1µF
COUT
3.3µF
100mV/div
IOUT
VOUT
300mA
0mA
CIN
1µF
COUT
3.3µF
5.0V
4.0V
CIN
1µF
COUT
3.3µF
50mV/div
IOUT
VOUT
300mA
200mA
CIN
1µF
COUT
3.3µF
50mV/div
200mA
100mA
CIN
1µF
COUT
3.3µF
50mV/div
100mV/div
IOUT
VOUT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com