công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MS02A14-32PZ bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - ITT Industries

tên linh kiện MS02A14-32PZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  KPSE High performance crimp contact connectors
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

MS02A14-32PZ bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - ITT Industries

Back Button MS02A14-32PZ Datasheet HTML 9Page - ITT Industries MS02A14-32PZ Datasheet HTML 10Page - ITT Industries MS02A14-32PZ Datasheet HTML 11Page - ITT Industries MS02A14-32PZ Datasheet HTML 12Page - ITT Industries MS02A14-32PZ Datasheet HTML 13Page - ITT Industries MS02A14-32PZ Datasheet HTML 14Page - ITT Industries MS02A14-32PZ Datasheet HTML 15Page - ITT Industries MS02A14-32PZ Datasheet HTML 16Page - ITT Industries MS02A14-32PZ Datasheet HTML 17Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 25 page
background image
A-50
www.ittcannon.com
Dimensions shown in inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
A
Dummy Receptacles
J
Shell
A
E
F
G
+.031 (.79)
K
Size
±.003 (.08)
Basic
Max.
±.005 (.13)
-.000 (.00)
±.016 (.41)
8
.471 (11.96)
.594 (15.09)
.828 (21.03)
.120 (3.05)
.462 (11.73)
.062 (1.57)
10
.588 (14.94)
.719 (18.26)
.954 (24.23)
.120 (3.05)
.462 (11.73)
.062 (1.57)
12
.748 (19.00)
.812 (20.62)
1.047 (26.60)
.120 (3.05)
.462 (11.73)
.062 (1.57)
14
.873 (22.17)
.906 (23.01)
1.141 (28.98)
.120 (3.05)
.462 (11.73)
.062 (1.57)
16
.998 (25.35)
.969 (24.61)
1.234 (31.34)
.120 (3.05)
.462 (11.73)
.062 (1.57)
18
1.123 (28.52)
1.061 (26.97)
1.328 (33.73)
.120 (3.05)
.462 (11.73)
.062 (1.57)
20
1.248 (31.70)
1.156 (29.36)
1.453 (36.91)
.120 (3.05)
.556 (14.12)
.094 (2.39)
22
1.373 (34.87)
1.250 (31.75)
1.578 (40.08)
.120 (3.05)
.556 (14.12)
.094 (2.39)
24
1.498 (38.05)
1.375 (34.93)
1.703 (43.26)
.147 (3.73)
.589 (14.96)
.094 (2.39)
NOTE: For MS Version and additional finishes see PV catalog
How To Order
KPT
15 - 12A
•
SERIES PREFIX
DUMMY RECEPTACLE
INDICATOR
SHELL SIZE
MODIFICATIONS
SERIES PREFIX
KPT - ITT Cannon Prefix
SHELL SIZE
8 THRU 24
MODIFICATIONS
None-Olive drab chromate over
cadmium
E
F
.140 RAD.
Max
G DIA
4 HOLES
K
J
A
DIA.
Protective Caps
M
Shell
A
F
L
+.031 (.79)
N
Q
R
Size
±.003 (.08)
Max.
H
Max.
-.000 (.00)
Min.
Max.
Max
8
.471 (11.96)
.719 (18.26)
3.000 (76.20)
.562 (14.27)
.368 (9.35)
.578 (14.68)
.734 (18.64)
.562 (14.27)
10
.588 (14.94)
.844 (21.44)
3.000 (76.20)
.562 (14.27)
.368 (9.35)
.703 (17.86)
.859 (21.82)
.562 (14.27)
12
.748 (19.00)
1.000 (25.40)
3.500 (88.90)
.562 (14.27)
.368 (9.35)
.891 (22.63)
1.000 (25.40)
.562 (14.27)
14
.873 (22.17)
1.125 (28.58)
3.500 (88.90)
.562 (14.27)
.368 (9.35)
1.016 (25.81)
1.025 (28.58)
.562 (14.27)
16
.998 (25.35)
1.250 (31.75)
3.500 (88.90)
.562 (14.27)
.368 (9.35)
1.141 (28.98)
1.250 (31.75)
.562 (14.27)
18
1.123 (28.52)
1.375 (34.93)
3.500 (88.90)
.562 (14.27)
.368 (9.35)
1.266 (32.16)
1.375 (34.93)
.562 (14.27)
20
1.248 (31.70)
1.500 (38.10)
4.000 (101.60)
.625 (15.88)
.430 (10.92)
1.391 (35.33)
1.500 (38.10)
.562 (14.27)
22
1.373 (34.87)
1.625 (41.26)
4.000 (101.60)
.625 (15.88)
.430 (10.92)
1.516 (38.51)
1.625 (41.26)
.562 (14.27)
24
1.498 (38.05)
1.750 (44.45)
4.000 (101.60)
.658 (16.71)
.463 (11.76)
1.641 (41.68)
1.750 (44.45)
.602 (15.29)
80 - Cap for plugs
81 - Cap for receptacle
How To Order
KPT
80
12
C
•
SERIES PREFIX
TYPE
SHELL SIZE
TERMINATION STYLE
MODIFICATIONS
SERIES PREFIX
KPT - ITT Cannon Prefix
TYPE
80 - Plug Cap
81 - Receptacle Cap
SHELL SIZE
8 THRU 24
TERMINATION STYLE
C -Sash Chain
N - Sash Chain with Ring
NOTE: F or MS version and additional
finishes see PV catalog.
.169 (4.29)
±.008 (.20)
.094
(2.39)
Max.
H+.500 (12.7)
-.250 (6.35)
CHAIN LENGHT
.047
(1.19)
Max.
L
A
F
M
R
Q
H+.500 (12.7)
-.250 (6.35)
CHAIN LENGHT
H+.500 (12.7)
-.250 (6.35)
CHAIN LENGHT
Q
MATERIALS and FINISHES
KPT
Protective Cap
aluminum alloy, olive drab finish per QQ-P-416
Sash Chain
stainless steel
Ring/Rivet
stainless steel
Gasket
polychloroprene
Cannon KPT/KPSE
MIL-C-26482 Series I Connectors
ca_A1-A163.qxd:Layout 1
2/9/11
7:49 PM
Page 50



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com