công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM29PDL129H63 bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - SPANSION

tên linh kiện AM29PDL129H63
Giải thích chi tiết về linh kiện  128 Megabit (8 M x 16-Bit) CMOS 3.0 Volt-only, Page Mode Simultaneous Read/Write Flash Memory with Enhanced VersatileIO Control and Dual chip Enable
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SPANSION [SPANSION]
Trang chủ  http://www.spansion.com
Logo SPANSION - SPANSION

AM29PDL129H63 bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - SPANSION

Back Button AM29PDL129H63 Datasheet HTML 23Page - SPANSION AM29PDL129H63 Datasheet HTML 24Page - SPANSION AM29PDL129H63 Datasheet HTML 25Page - SPANSION AM29PDL129H63 Datasheet HTML 26Page - SPANSION AM29PDL129H63 Datasheet HTML 27Page - SPANSION AM29PDL129H63 Datasheet HTML 28Page - SPANSION AM29PDL129H63 Datasheet HTML 29Page - SPANSION AM29PDL129H63 Datasheet HTML 30Page - SPANSION AM29PDL129H63 Datasheet HTML 31Page - SPANSION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 49 page
background image
November 2, 2005
Am29PDL129H
25
35h
36h
37h
38h
0007h
0000h
0020h
0000h
Erase Block Region 3 Information
(refer to the CFI specification or CFI publication 100)
39h
3Ah
3Bh
3Ch
0000h
0000h
0000h
0000h
Erase Block Region 4 Information
(refer to the CFI specification or CFI publication 100)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49