công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADRF5347-EVALZ bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADRF5347-EVALZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Linearity, Silicon SP4T Switch, 1.8 GHz to 3.8 GHz
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADRF5347-EVALZ bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button ADRF5347-EVALZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADRF5347-EVALZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADRF5347-EVALZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADRF5347-EVALZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADRF5347-EVALZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADRF5347-EVALZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADRF5347-EVALZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADRF5347-EVALZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices ADRF5347-EVALZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
Data Sheet
ADRF5347
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
analog.com
Rev. 0 | 10 of 15
INPUT THIRD-ORDER INTERCEPT
VDD = 5 V, VSS = −3.4 V, VCTRL = 0 V or 3.3 V, and TCASE = 25°C on a 50 Ω system, unless otherwise noted.
Figure 19. Input IP3 for RFC to RFx Selected vs. Frequency
Figure 20. Input IP3 for RF1 vs. Frequency over Various Temperatures
Figure 21. Input IP3 for RF2 vs. Frequency over Various Temperatures
Figure 22. Input IP3 for RF3 vs. Frequency over Various Temperatures
Figure 23. Input IP3 for RF4 vs. Frequency over Various Temperatures



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com