| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BL75R02 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BL75R02 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. |
|
4 / 5 page ![]() BL75R02 512 位 EEPROM 射频识别 (RFID)芯片 http://www.belling.com.cn - 4 - 8/16/2006 Total 5 Pages 这里 selected 表示一种状态,芯片在收到 Anti-collision/Select 以及其后的 quit 命令后进 入 selected 状态。命令结束后的响应过程被划分为若干个时间段,规定标签只能在其中一个 时间段内响应命令,这个时间段称为该标签的 timeslot。标签具体在哪个时间段内响应由相 关命令参数以及 UID 决定。 3.2 选择读( 选择读( 选择读( 选择读(Selected Read) ) ) ) 指定所有 selected 的标签在它们各自的 timeslot 中返回指定 block(一个或多个)的数据。 3.3 非选择读( 非选择读( 非选择读( 非选择读(Unselected Read) ) ) ) 所有 unselected 的标签将重新生成自己的 timeslot,根据指令参数分应用类别返回指定 block(一个或多个)中的数据。 3.4 页写( 页写( 页写( 页写(Write) ) ) ) selected 的标签在各自的 timeslot 返回 64 位序列号,并由该 timeslot 的 quit 指令确认后 执行写操作,将缓冲区的数据写入指定 block。 3.5 终止( 终止( 终止( 终止(Halt) ) ) ) selected 的标签在自己的 timeslot 返回 64 位序列号,并由该 timeslot 的 quit 指令确认后 进入 Halt 模式,不再响应任何指令直到下次上电复位。 3.6 唤醒( 唤醒( 唤醒( 唤醒(Reset QUIET bit) ) ) ) 在对应的 QUIET 特殊功能位被置位的情况下,标签不响应除 EAS 和 Reset Quiet bit 外 的任何命令,处于休眠状态,直到特殊功能位被重新复位。quiet 特殊功能位只能由本命令 复位。 3.7 电子商品防盗( 电子商品防盗( 电子商品防盗( 电子商品防盗(EAS) ) ) ) 在对应的 EAS 特殊功能位被置位的情况下,标签根据指令参数分应用类别返回 256 位特征 数据。 四、电参数 4.1 极限参数: 极限参数: 极限参数: 极限参数: 符号 符号 符号 符号 参数 参数 参数 参数 测试条件 测试条件 测试条件 测试条件 范围 范围 范围 范围 单位 单位 单位 单位 Tstg 存储温度范围 -55--- +140 °C Tj 结温 -55 ----+140 °C VESD ESD 电压 -STD-883D ±2 kVpeak ImaxLA-LB 最大输入峰值电流 ±80 mApeak |