công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F2UGRAUBC bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ITT Industries

tên linh kiện F2UGRAUBC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Pushbutton Switches
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

F2UGRAUBC bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ITT Industries

  F2UGRAUBC Datasheet HTML 1Page - ITT Industries F2UGRAUBC Datasheet HTML 2Page - ITT Industries F2UGRAUBC Datasheet HTML 3Page - ITT Industries F2UGRAUBC Datasheet HTML 4Page - ITT Industries F2UGRAUBC Datasheet HTML 5Page - ITT Industries F2UGRAUBC Datasheet HTML 6Page - ITT Industries F2UGRAUBC Datasheet HTML 7Page - ITT Industries F2UGRAUBC Datasheet HTML 8Page - ITT Industries F2UGRAUBC Datasheet HTML 9Page - ITT Industries Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
A–92
Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
www.ittcannon.com
Third Angle
Projection
C&K F Series
Pushbutton Switches
DESIGNATION
CONTACT ARRANGEMENT
MECHANICAL FUNCTION
TERMINAL SEALING
PC MOUNTING
TB
TOP & BOTTOM
(NONE)
NO SEAL
F2UEE shown in example above.
NOTE: Available for North America only
Momentary
Alternate (push-push)
Interlock
OA
EE
GR
FUNCTION
OPTION CODE
Momentary
Alternate (push-push)
Interlock
Central release
Momentary with lockout
Interlock with lockout
OA
EE
GR
AOR
OASP
GRSP
FUNCTION
OPTION CODE
2X
3X
4X
5X
2PDT
4PDT
6PDT
8PDT
10PDT
2U
4U
6U
8U
10U
SCHEMATIC
NO. OF POLES
OPTION CODE
North America
Designation, North America
F
F Series
FLT Light touch F series
ZF
Central mounted F series
Designation, Europe
SF
F Series
ZF
Central mounted F series
Europe
A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com