công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32H743VG bảng dữ liệu(PDF) 74 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32H743VG
Giải thích chi tiết về linh kiện  32-bit Arm® Cortex®-M7 480MHz MCUs, up to 2MB flash, up to 1MB RAM, 46 com. and analog interfaces
PDF  357 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32H743VG bảng dữ liệu(HTML) 74 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32H743VG Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32H743VG Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 74 / 357 page
background image
Pin descriptions
STM32H742xI/G STM32H743xI/G
74/357
DS12110 Rev 10
-
-
-
-
M13
86
99
R13
PH9
I/O
FT_h
-
TIM12_CH2,
I2C3_SMBA, FMC_D17,
DCMI_D0, LCD_R3,
EVENTOUT
-
-
-
-
K9
L13
87
100
P13
PH10
I/O
FT_h
-
TIM5_CH1, I2C4_SMBA,
FMC_D18, DCMI_D1,
LCD_R4, EVENTOUT
-
-
-
-
L10
L12
88
101
P14
PH11
I/O
FT_fh
-
TIM5_CH2, I2C4_SCL,
FMC_D19, DCMI_D2,
LCD_R5, EVENTOUT
-
-
-
-
K10
K12
89
102
R14
PH12
I/O
FT_fh
-
TIM5_CH3, I2C4_SDA,
FMC_D20, DCMI_D3,
LCD_R6, EVENTOUT
-
-
-
-
-
H12
90
-
N16
VSS
S
-
-
-
-
-
-
-
N11
J12
91
103
P17
VDD
S
-
-
-
-
51
K8
73
N12
P12
92
104
T14
PB12(9)
I/O
FT_u
-
TIM1_BKIN, I2C2_SMBA,
SPI2_NSS/I2S2_WS,
DFSDM1_DATIN1,
USART3_CK,
FDCAN2_RX,
OTG_HS_ULPI_D5,
ETH_MII_TXD0/ETH_RM
II_TXD0, OTG_HS_ID,
TIM1_BKIN_COMP12,
UART5_RX, EVENTOUT
-
52
J8
74
L11
P13
93
105
U14
PB13(9)
I/O
FT_u
-
TIM1_CH1N,
LPTIM2_OUT,
SPI2_SCK/I2S2_CK,
DFSDM1_CKIN1,
USART3_CTS/USART3_
NSS, FDCAN2_TX,
OTG_HS_ULPI_D6,
ETH_MII_TXD1/ETH_RM
II_TXD1, UART5_TX,
EVENTOUT
OTG_HS_
VBUS
Table 9. Pin/ball definition (continued)
Pin/ball name
Pin name
(function
after
reset)
Alternate functions
Additional
functions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com