công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PTS125VJM73LFS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ITT Industries

tên linh kiện PTS125VJM73LFS
Giải thích chi tiết về linh kiện  12 mm Tact Switches
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ITT [ITT Industries]
Trang chủ  http://www.ittcannon.com
Logo ITT - ITT Industries

PTS125VJM73LFS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ITT Industries

  PTS125VJM73LFS Datasheet HTML 1Page - ITT Industries PTS125VJM73LFS Datasheet HTML 2Page - ITT Industries PTS125VJM73LFS Datasheet HTML 3Page - ITT Industries  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
www.ittcannon.com
B–60
Dimensions shown in: mm (inch)
Specifications and dimensions subject to change
B
7,3 (.287)
ø3,0
(.118)
ø3,8
(.150)
S THRU-HOLE
PTS125 Series
12 mm Tact Switches
1,0 TYP.
(.039)
3,5
(.138)
5,0
(.197)
13,8
(.543)
12,5
(.492)
PCB LAYOUT
SERIES
TERMINATION
3,10 TYP.
(.122)
0,75 TYP.
(.030)
2,2 TYP.
(.087)
3,20
(.126)
7,0
(.275)
1,78 TYP.
(.070)
10,5
(.413)
0,75 TYP.
(.030)
5,0
(.197)
1,7 TYP.
(.067)
1,0 x 0,3 TYP.
(.039 x .012)
PCB LAYOUT
V VERTICAL
1,0 TYP.
(.039)
3,5
(.138)
DIM 'H'
3,5
(.138)
12,0 SQ.
(.472)
5,0
(.197)
ø3,0
(.118)
ø3,8
(.150)
3,10 TYP.
(.122)
0,75 TYP.
(.030)
6,2
(.244)
14,90
(.587)
2,2 TYP.
(.087)
3,20
(.126)
7,0
(.275)
10,3
(.406)
3,0 SQ.
(.118)
1,78 TYP.
(.070)
3,8 SQ.
(.150)
7,50
(.295)
13,3
(.524)
10,5
(.413)
0,75 TYP.
(.030)
5,0
(.197)
3,0
(.118)
5,1 TYP.
(.201)
1,7 TYP.
(.067)
1,0 x 0,3 TYP.
(.039 x .012)
ACTUATOR SHAPE
DIM 'H'
ø7,0
(.276)
NONE ROUND
J SNAP-FIT CAP
DIM 'H'
ø4,0
(.158)
1,2
(.047)
ø7,0
(.276)
ø1,22 TYP.
(.048)
4,98
(.196)
ø3,51 TYP.
(.138)
3,20 TYP.
(.126)
11,53
(.454)
ø1,2 TYP.
(.047)
12,5
(.492)
5,0
(.197)
43 and 85 heights only
12 height only
73 height only



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com