công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2881 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Nanjing International Group Co

tên linh kiện 2SC2881
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Trang chủ  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

2SC2881 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Nanjing International Group Co

  2SC2881 Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co 2SC2881 Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co 2SC2881 Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co 2SC2881 Datasheet HTML 4Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
2SC2881
PACKAGE OUTLINE
Plastic surface mounted package
SOT-89
SOLDERING FOOTPRINT
Unit:mm
PACKAGE INFORMATION
SOT-89
Dim
Min
Max
A
4.30
4.70
B
2.25
2.65
C
1.50 Typical
D
0.40 Typical
E
1.40
1.60
F
0.48 Typical
H
1.60
1.80
J
0.40 Typical
L
0.90
1.10
K
3.95
4.35
All Dimensions in mm
Device
Package
Shipping
2SC2881
SOT-89
1000/Tape&Reel
B
K
C
D
E
J
F
A
H
L
45°
45°
1.00
1.50
1.00
1.50
www.dgnjdz.com
www.dgnjdz.com



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com