công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HT36B4 bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - Holtek Semiconductor Inc

tên linh kiện HT36B4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Music Synthesizer 8-Bit MCU
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Trang chủ  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT36B4 bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT36B4 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT36B4 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT36B4 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT36B4 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc HT36B4 Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc HT36B4 Datasheet HTML 35Page - Holtek Semiconductor Inc HT36B4 Datasheet HTML 36Page - Holtek Semiconductor Inc HT36B4 Datasheet HTML 37Page - Holtek Semiconductor Inc HT36B4 Datasheet HTML 38Page - Holtek Semiconductor Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 38 page
background image
Product Tape and Reel Specifications
Reel Dimensions
SSOP 48W
Symbol
Description
Dimensions in mm
A
Reel Outer Diameter
330
±1.0
B
Reel Inner Diameter
100
±0.1
C
Spindle Hole Diameter
13.0+0.5
-0.2
D
Key Slit Width
2.0
±0.5
T1
Space Between Flange
32.2+0.3
-0.2
T2
Reel Thickness
38.2
±0.2
HT36B4
Rev. 1.00
36
October 18, 2006
A
C
B
T 1
T 2
D



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com