công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR750FV0T6 bảng dữ liệu(PDF) 27 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STR750FV0T6
Giải thích chi tiết về linh kiện  ARM7TDMI-S, 32-bit MCU with Flash, SMI, 3 std 16-bit timers PWM timer, fast 10-bit ADC, I2C, UART, SSP, USB and CAN
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STR750FV0T6 bảng dữ liệu(HTML) 27 Page - STMicroelectronics

Back Button STR750FV0T6 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics STR750FV0T6 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics STR750FV0T6 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics STR750FV0T6 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics STR750FV0T6 Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics STR750FV0T6 Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics STR750FV0T6 Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics STR750FV0T6 Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics STR750FV0T6 Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 27 / 73 page
background image
STR750F
Electrical parameters
27/71
Power supply scheme 3: Single external 5 V power source
Figure 10.
Power supply scheme 3
5.0V
MAIN
VOLTAGE
GP I/Os
OUT
ADC
ADCIN
KERNEL LOGIC
BACKUP
IN
V18_BKP
(CPU &
DIGITAL &
+/-0.5V
VIO=5.0V
VDD_ADC
VSS_ADC
PLL
5.0V
5.0V
VSS_PLL
VSS_IO
VDD_IO
V18REG
VDD_PLL
VSS18
VSS_BKP
OSC32K, RTC
REGULATOR
MEMORIES)
CIRCUITRY
WAKEUP LOGIC,
VREG_DIS
BACKUP REGISTERS)
I/O LOGIC
IN STANDBY MODE THIS BLOCK IS KEPT POWERED ON
NORMAL
POWER
SWITCH
MODE
V18
10µF
33nF
1µF
1µF
LOW POWER
VOLTAGE
REGULATOR
VBACKUP
VCORE
V18
VLPVREG ~1.4V
VMVREG = 1.8V
VSS18



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com