công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICS9248-99 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ICS9248-99
Giải thích chi tiết về linh kiện  Frequency Generator & Integrated Buffers for Celeron & PII/III™
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ICS9248-99 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ICS9248-99 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ICS9248-99 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ICS9248-99 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ICS9248-99 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ICS9248-99 Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ICS9248-99 Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp ICS9248-99 Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp ICS9248-99 Datasheet HTML 13Page - Renesas Technology Corp ICS9248-99 Datasheet HTML 14Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
ICS9248-99
Electrical Characteristics - CPU
TA= 0 - 70C, VooL= 2.5V +/-5%; CL= 10 - 20 pF (unless otherwise stated)
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
Output Impedance
RosP2B
Vo = Voo*(0.5)
13.5
45
Q
Output Impedance
RosN2B
Vo = Voo*(0.5)
13.5
45
Q
Output High Voltage
VoH2B
loH = -1 mA
2
V
Output Low Voltage
VoL2B
loL= 1 mA
0.4
V
Output High Current
loH2B
VoH @MIN= 1.0V
-27
mA
VoH@MAX= 2.375V
-27
Output Low Current
lol2B
Vol @MIN= 1.2V
27
mA
VoL@MAX= 0.3V
30
Rise Time
tr2B
VoL= 0.4 V, VoH = 2.0 V
0.4
1.1
1.6
ns
Fall Time
tf2B
VoH = 0.4 V, VoL= 2.0 V
0.4
1.1
1.6
ns
d12B
Vr = 1.25 V CPUMHz < 133
45
49
55
%
Duty Cycle
d12B
Vr = 1.25 V CPUMHz =133
40
44
50
%
d12B
Vr = 1.25 V CPUMHz >133
45
51
55
%
Skew
tsk2B
Vr = 1.25 V
30
175
ps
ticvc-cvc
Vr = 1.25 V fCPu = fSDRAM
120
250
ps
Jitter
Vr = 1.25 V
tjcyc-cyc
CPU/SDRAM=133/100
330
350
ps
1Guaranteed by design, not 100% tested in production.
Electrical Characteristics - 3V66
TA= 0 - 70C; VDD = 3.3V +/-5%; CL= 10-30 pF (unless otherwise stated)
PARAMETER
SYMBOL
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
Output Impedance
RosP1
Vo = VDD*(0.5)
12
55
Q
Output Impedance
RosN1
Vo = VDD*(0.5)
12
55
Q
Output High Voltage
VoH1
loH = -1 mA
2.4
V
Output Low Voltage
VoL1
loL= 1 mA
0.55
V
Output High Current
loH1
VoH@
MIN= 1.0 V
-33
mA
VoH@
MAX = 3.135 V
-33
mA
Output Low Current
lou
VoL@ MIN= 1.95 V
30
mA
VoL@ MAX= 0.4
38
mA
Rise Time
tr1
VoL= 0.4 V, VoH = 2.4
0.4
1.4
1.9
ns
Fall Time
tf1
VoH = 2.4 V, VoL= 0.4 V
0.4
1.3
1.6
ns
Duty Cycle
d11
Vr = 1.5 V
45
48
55
%
Skew
tsk1
Vr = 1.5 V
30
175
ps
Jitter
ticvc-cvc
Vr = 1.5 V
270
500
ps
1Guaranteed by design, not 100% tested in production.
0314C-----09/18/03
10



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com