| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AV9110 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AV9110 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Renesas Technology Corp |
|
10 / 12 page ![]() 10 AV9110 ICS XXXX S-PPP X#W LF Example: PackageType S=SOIC N=DIP (plastic) Device Type (consists of 3 or 4 digit numbers) ICS=Standard Device Prefix Ordering Information AV9110-01CN14LF, AV9110-02CN14LF AV9110-01CS14LF, AV9110-02CS14LF Pattern Number(2 or 3 digit number for parts with ROM code patterns) Lead Count Lead Count=1,2 or 3 digits 14-Pin DIP Package 14-Pin 150 mil SOIC Package Lead Free, RoHS Compliant (Optional) |