công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XC7SH08 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện XC7SH08
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-input AND gate
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

XC7SH08 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

Back Button XC7SH08 Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved XC7SH08 Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved XC7SH08 Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved XC7SH08 Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved XC7SH08 Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved XC7SH08 Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved XC7SH08 Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved XC7SH08 Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved XC7SH08 Datasheet HTML 10Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
Nexperia
XC7SH08
2-input AND gate
mna101
VCC
VI
VO
RT
CL
PULSE
GENERATOR
DUT
Test data is given in Table 10.
Definitions for test circuit:
CL = Load capacitance including jig and probe capacitance;
RT = Termination resistance should be equal to output impedance Zo of the pulse generator.
Fig. 6. Test circuit for measuring switching times
Table 10. Test data
Input
Load
VI
tr, tf
CL
Test
VCC
≤ 3.0 ns
15 pF, 50 pF
tPLH, tPHL
XC7SH08
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Nexperia B.V. 2022. All rights reserved
Product data sheet
Rev. 2 — 11 January 2022
6 / 11



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com