công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCDP1065GC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện PCDP1065GC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Carbide Schottky Barrier Diode
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

PCDP1065GC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc.

  PCDP1065GC Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. PCDP1065GC Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. PCDP1065GC Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. PCDP1065GC Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. PCDP1065GC Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
PCDP1065GC
April 11,2023
PCDP1065GC-REV.00
Page 3
Product and Packing Information
Fig.2 Reverse Characteristics
Fig.1 Forward Characteristics
TYPICAL CHARACTERISTIC CURVES
Fig.4 Current Derating Curve
Fig.3 Power Derating Curve
Fig.5 Typical Junction Capacitance
Fig.6 Capacitance Stored Energy
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
100
200
300
400
500
600
700
V
R, Reverse Voltage (V)
T
J = 75°C
T
J = 25°C
T
J = 175°C
T
J = 125°C
T
J = -55°C
0
20
40
60
80
100
120
25
50
75
100
125
150
175
Case Temperature (oC)
0
5
10
15
20
25
30
25
50
75
100
125
150
175
Case Temperature (oC)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
0
100 200 300 400 500 600 700
V
R, Reverse Bias Voltage (V)
0
50
100
150
200
250
300
350
0.1
1
10
100
1000
V
R, Reverse Bias Voltage (V)
0
4
8
12
16
20
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
V
F, Forward Voltage (V)
T
J = 75°C
T
J = 25°C
T
J = 175°C
T
J = 125°C
T
J = -55°C



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com