công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PSD4256G6V-12UI bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện PSD4256G6V-12UI
Giải thích chi tiết về linh kiện  Flash In-System Programmable (ISP) Peripherals for 16-bit MCUs
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

PSD4256G6V-12UI bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  PSD4256G6V-12UI Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics PSD4256G6V-12UI Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics PSD4256G6V-12UI Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics PSD4256G6V-12UI Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics PSD4256G6V-12UI Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics PSD4256G6V-12UI Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics PSD4256G6V-12UI Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics PSD4256G6V-12UI Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics PSD4256G6V-12UI Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 100 page
background image
PSD4256G6V
2/100
This is preliminary information on a new product now in development or undergoing evaluation. Details are subject to change without notice.
TABLE OF CONTENTS
SUMMARY DESCRIPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
In-System Programming (ISP) via JTAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
PSDsoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Logic Diagram (Figure 2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pin Names (Table 1.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
TQFP80 Connections (Figure 3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TQFP80 Pin Description (Table 2.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
PSD Block Diagram (Figure 4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PSD ARCHITECTURAL OVERVIEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PLDs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
I/O Ports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
MCU Bus Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ISP via JTAG Port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PLD I/O (Table 3.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
JTAG Signals on Port E (Table 4.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
In-System Programming (ISP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
In-Application Programming (IAP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Page Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Methods of Programming Different Functional Blocks of the PSD (Table 5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
DEVELOPMENT SYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
PSDsoft Development Tool (Figure 5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
PSD REGISTER DESCRIPTION AND ADDRESS OFFSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Register Address Offset (Table 6.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
REGISTER BIT DEFINITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Data-In Registers - Ports A, B, C, D, E, F, and G (Table 7.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Data-Out Registers - Ports A, B, C, D, E, F, and G (Table 8.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Direction Registers - Ports A, B, C, D, E, F, and G (Table 9.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Control Registers - Ports E, F, and G (Table 10.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Drive Registers - Ports A, B, D, E, and G (Table 11.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Enable-Out Registers - Ports A, B, C, and F (Table 12.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Input Macrocells - Ports A, B, and C (Table 13.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Output Macrocells A Register (Table 14.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Out Macrocells B Register (Table 15.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Mask Macrocells A Register (Table 16.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Mask Macrocells B Register (Table 17.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100