công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICS932S200 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ICS932S200
Giải thích chi tiết về linh kiện  Frequency Timing Generator for Dual Server/Workstation Systems
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ICS932S200 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Renesas Technology Corp

  ICS932S200 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp ICS932S200 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp ICS932S200 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp ICS932S200 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ICS932S200 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ICS932S200 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ICS932S200 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ICS932S200 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ICS932S200 Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
3
ICS932S200
0427D—12/15/08
Frequency Select:
Note:
1. TCLK is a test clock driven on the x1 input during test mode.
ICS932S200 Power Management Features:
Note:
1. LOW means outputs held static LOW as per latency requirement next page.
2. On means active.
3. PD# pulled Low, impacts all outputs including REF and 48 MHz outputs.
4. All 3V66 as well as all CPLU clocks should stop cleanly when CPU_STOP# is pulled LOW.
5.IOAPIC, REF, 48 MHz signals are not controlled by the CPU_STOP# functionality and are enabled all in all conditions
except PD# = LOW
L
E
S
#
0
0
1
/
3
3
1
1
L
E
S0
L
E
S
U
P
C
z
H
M
6
6
V
3
z
H
M
I
C
P
z
H
M
8
4
z
H
M
F
E
R
z
H
M
C
I
P
A
O
I
z
H
M
s
t
n
e
m
m
o
C
00
0
Z
-
i
HZ
-
i
HZ
-
i
HZ
-
i
HZ
-
i
HZ
-
i
He
t
a
t
s
-
i
r
T
00
1
A
/
NA
/
NA
/
NA
/
NA
/
NA
/
Nd
e
v
r
e
s
e
R
01
0
0
0
16
.
6
63
.
3
3Z
-
i
H8
1
3
.
4
17
6
.
6
1
L
L
P
z
H
M
8
4
d
e
l
b
a
s
i
d
01
1
0
0
16
.
6
63
.
3
30
.
8
48
1
3
.
4
17
6
.
6
1
10
0
2
/
K
L
C
T4
/
K
L
C
T8
/
K
L
C
T2
/
K
L
C
TK
L
C
T6
1
/
K
L
C
T)
1
(
e
d
o
m
t
s
e
T
10
1
A
/
NA
/
NA
/
NA
/
NA
/
NA
/
Nd
e
v
r
e
s
e
R
11
0
3
3
16
.
6
63
.
3
3Z
-
i
H8
1
3
.
4
17
6
.
6
1
11
1
3
3
16
.
6
63
.
3
30
.
8
48
1
3
.
4
17
6
.
6
1
#
P
O
T
S
_
U
P
C#
D
P#
P
O
T
S
_
I
C
PK
L
C
U
P
CC
I
P
A
O
I6
6
V
3I
C
PF
_
I
C
P
.
F
E
R
z
H
M
8
4
c
s
Os
O
C
V
X0
X
W
O
LW
O
LW
O
LW
O
LW
O
LW
O
LF
F
OF
F
O
01
0
W
O
LN
OW
O
LW
O
LN
ON
ON
ON
O
01
1
W
O
LN
OW
O
LN
ON
ON
ON
ON
O
11
0
N
ON
ON
OW
O
LN
ON
ON
ON
O
11
1
N
ON
ON
ON
ON
ON
ON
ON
O



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com