công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BAT960 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện BAT960
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky barrier diode
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

BAT960 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  BAT960 Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAT960 Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAT960 Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAT960 Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAT960 Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAT960 Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAT960 Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved BAT960 Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
2003 May 01
3
NXP Semiconductors
Product data sheet
Schottky barrier diode
BAT960
THERMAL CHARACTERISTICS
Notes
1.
Refer to SOT666 standard mounting conditions.
2.
Mounted on printed circuit-board, 1 cm2 copper area.
Soldering
The only recommended soldering method is reflow soldering.
CHARACTERISTICS
Tamb = 25 °C unless otherwise specified.
Notes
1.
Only valid, if pins 1, 2, 5 and 6 are soldered on a 1 cm2 copper solder land.
2.
Pulse test: tp = 300 μs; δ = 0.02.
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
VALUE
UNIT
Rth j-a
thermal resistance from junction to ambient
note 1
405
K/W
note 2
215
K/W
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
TYP.
MAX.
UNIT
VF
continuous forward voltage
IF = 10 mA
240
270
mV
IF = 100 mA
300
350
mV
IF = 1000 mA; note 1; see Fig.2 480
550
mV
IR
reverse current
VR = 5 V; note 2
5
10
μA
VR = 8 V; note 2
7
20
μA
VR = 15 V; note 2; see Fig.3
10
50
μA
Cd
diode capacitance
VR = 5 V; f = 1 MHz; see Fig.4
19
25
pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com