công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

35610 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Belden Inc.

tên linh kiện 35610
Giải thích chi tiết về linh kiện  Lead Wire, #10 Str TC, XLPO Ins, AWM 3173
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BELDEN [Belden Inc.]
Trang chủ  https://www.belden.com/
Logo BELDEN - Belden Inc.

35610 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Belden Inc.

  35610 Datasheet HTML 1Page - Belden Inc. 35610 Datasheet HTML 2Page - Belden Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Product: 35610
Lead Wire, #10 Str TC, XLPO Ins, AWM 3173
Product Description
Rubber Lead Wire, 10AWG (65x28) Tinned Copper, XLPO Insulation, AWM 3173 CSA TYPE CL1251 600V 125C
Technical Specifications
Product Overview
Suitable Applications:
Class 130(B) motor lead systems, internal wiring of appliances
Physical Characteristics (Overall)
Conductor
AWG Stranding
Material
No. of Conductors
10
65x28
TC - Tinned Copper 1
Conductor Count:
1
Insulation
Material
Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
XLP, XLPO, XLPE (Thermoset) 0.177 in
0.033 in
Electrical Characteristics
Voltage
UL Voltage Rating
600 V RMS
Temperature Range
UL Temp Rating:
125°C
Operating Temperature
Range:
-55°C to 125°C
Mechanical Characteristics
Recommended Max Baking
Cycles:
24 Hours @ 300°F (149°C) ~ 12 Hours @ 325°F (163°C) ~ 8 Hours @ 350°F (177°C)
Bulk Cable Weight:
41 lbs/1000ft
Min. Bend Radius/Minor Axis: 0.71 in
Standards
UL AWM Style Compliance:
AWM 3173
CSA Rating:
600 V, 125°C
CSA Type:
CL1251
Applicable Environmental and Other Programs
EU Directive 2000/53/EC
(ELV):
Yes
EU Directive 2003/96/EC
(BFR):
Yes


Số phần tương tự - 35610

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
MENDA
35610 MENDA-35610 Datasheet
417Kb / 1P
FLUX DISPENSER WITH 18, 20, AND 26 GA NEEDLE TIPS,durAstatic® 2 OZ, LABELED FLUX
January2017
More results

Mô tả tương tự - 35610

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Belden Inc.
35606 BELDEN-35606 Datasheet
149Kb / 2P
Lead Wire, #6 Str TC, XLPO Ins, AWM 3196
05-05-2023
35608 BELDEN-35608 Datasheet
149Kb / 2P
Lead Wire, #8 Str TC, XLPO Ins, AWM 3195
05-05-2023
35612 BELDEN-35612 Datasheet
153Kb / 2P
Lead Wire, #12 Str TC, XLPO Ins, AWM 3173
05-05-2023
35614 BELDEN-35614 Datasheet
154Kb / 2P
Lead Wire, #14 Str TC, XLPO Ins, AWM 3173
05-05-2023
35616 BELDEN-35616 Datasheet
152Kb / 2P
Lead Wire, #16 Str TC, XLPO Ins, AWM 3173
01-20-2023
35618 BELDEN-35618 Datasheet
153Kb / 2P
Lead Wire, #18 Str TC, XLPO Ins, AWM 3173
03-04-2023
35620 BELDEN-35620 Datasheet
154Kb / 2P
Lead Wire, #20 Str TC, XLPO Ins, AWM 3173
05-05-2023
35622 BELDEN-35622 Datasheet
150Kb / 2P
Lead Wire, #22 Str TC, XLPO Ins, AWM 3173
03-04-2023
35716 BELDEN-35716 Datasheet
151Kb / 2P
Lead Wire, #16 Str TC, XLPO Ins, AWM 3199
05-05-2023
35718 BELDEN-35718 Datasheet
154Kb / 2P
Lead Wire, #18 Str TC, XLPO Ins, AWM 3199
05-05-2023
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com