công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H3C2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện H3C2
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 mW Zener Diode 1.7 to 37.2 Volts
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

H3C2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Micro Commercial Components

  H3C2 Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components H3C2 Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components H3C2 Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components H3C2 Datasheet HTML 4Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS @25°C
MCC
PART NUMBER
ZENER VOLTAGE
VZ @ IZT
VOLTS
TEST CURRENT
IZT
Dynamic Resistance
rd (Max)
IZ
REVERSE CURRENT
IR (Max)
@
VR
Type
Grade
Min
Max
mA
OHMS
mA
µA
VOLTS
A1
4.3
4.5
5.0
100
5.0
5.0
1.5
A2
4.4
4.6
5.0
100
5.0
5.0
1.5
A3
4.5
4.7
5.0
100
5.0
5.0
1.5
B1
4.6
4.8
5.0
100
5.0
5.0
1.5
B2
4.7
4.9
5.0
100
5.0
5.0
1.5
B3
4.8
5.0
5.0
100
5.0
5.0
1.5
C1
4.9
5.1
5.0
100
5.0
5.0
1.5
C2
5.0
5.2
5.0
100
5.0
5.0
1.5
H5
C3
5.1
5.3
5.0
100
5.0
5.0
1.5
A1
5.2
5.5
5.0
40
5.0
5.0
2.0
A2
5.3
5.6
5.0
40
5.0
5.0
2.0
A3
5.4
5.7
5.0
40
5.0
5.0
2.0
B1
5.5
5.8
5.0
40
5.0
5.0
2.0
B2
5.6
5.9
5.0
40
5.0
5.0
2.0
B3
5.7
6.0
5.0
40
5.0
5.0
2.0
C1
5.8
6.1
5.0
40
5.0
5.0
2.0
C2
6.0
6.3
5.0
40
5.0
5.0
2.0
H6
C3
6.1
6.4
5.0
40
5.0
5.0
2.0
A1
6.3
6.6
5.0
15
5.0
1.0
3.5
A2
6.4
6.7
5.0
15
5.0
1.0
3.5
A3
6.6
6.9
5.0
15
5.0
1.0
3.5
B1
6.7
7.0
5.0
15
5.0
1.0
3.5
B2
6.9
7.2
5.0
15
5.0
1.0
3.5
B3
7.0
7.3
5.0
15
5.0
1.0
3.5
C1
7.2
7.6
5.0
15
5.0
1.0
3.5
C2
7.3
7.7
5.0
15
5.0
1.0
3.5
H7
C3
7.5
7.9
5.0
15
5.0
1.0
3.5
A1
7.7
8.1
5.0
20
5.0
1.0
5.0
A2
7.9
8.3
5.0
20
5.0
1.0
5.0
A3
8.1
8.5
5.0
20
5.0
1.0
5.0
B1
8.3
8.7
5.0
20
5.0
1.0
5.0
B2
8.5
8.9
5.0
20
5.0
1.0
5.0
B3
8.7
9.1
5.0
20
5.0
1.0
5.0
C1
8.9
9.3
5.0
20
5.0
1.0
5.0
C2
9.1
9.5
5.0
20
5.0
1.0
5.0
H9
C3
9.3
9.7
5.0
20
5.0
1.0
5.0
A1
9.5
9.9
5.0
25
5.0
1.0
7.5
A2
9.7
10.1
5.0
25
5.0
1.0
7.5
A3
9.9
10.3
5.0
25
5.0
1.0
7.5
B1
10.2
10.6
5.0
25
5.0
1.0
7.5
B2
10.4
10.8
5.0
25
5.0
1.0
7.5
B3
10.7
11.1
5.0
25
5.0
1.0
7.5
C1
10.9
11.3
5.0
25
5.0
1.0
7.5
C2
11.1
11.6
5.0
25
5.0
1.0
7.5
H11
C3
11.4
11.9
5.0
25
5.0
1.0
7.5
A1
11.6
12.1
5.0
35
5.0
1.0
9.5
A2
11.9
12.4
5.0
35
5.0
1.0
9.5
A3
12.2
12.7
5.0
35
5.0
1.0
9.5
B1
12.4
12.9
5.0
35
5.0
1.0
9.5
B2
12.6
13.1
5.0
35
5.0
1.0
9.5
B3
12.9
13.4
5.0
35
5.0
1.0
9.5
C1
13.2
13.7
5.0
35
5.0
1.0
9.5
C2
13.5
14.0
5.0
35
5.0
1.0
9.5
H12
C3
13.8
14.3
5.0
35
5.0
1.0
9.5
1
14.1
14.7
5.0
40
5.0
1.0
11
2
14.5
15.1
5.0
40
5.0
1.0
11
H15
3
14.9
15.5
5.0
40
5.0
1.0
11
1
15.3
15.9
5.0
45
5.0
1.0
12
2
15.7
16.5
5.0
45
5.0
1.0
12
H16
3
16.3
17.1
5.0
45
5.0
1.0
12
1
16.9
17.7
5.0
55
5.0
1.0
13
2
17.5
18.3
5.0
55
5.0
1.0
13
H18
3
18.1
19.0
5.0
55
5.0
1.0
13
1
18.8
19.7
2.0
60
2.0
1.0
15
2
19.5
20.4
2.0
60
2.0
1.0
15
H20
3
20.2
21.1
2.0
60
2.0
1.0
15
www.mccsemi.com
MCC
H2 Series thru H36 Series



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com