công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ICS95V857CLLF-T bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện ICS95V857CLLF-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5V Wide Range Frequency Clock Driver (45MHz - 233MHz)
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

ICS95V857CLLF-T bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Renesas Technology Corp

Back Button ICS95V857CLLF-T Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp ICS95V857CLLF-T Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp ICS95V857CLLF-T Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp ICS95V857CLLF-T Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp ICS95V857CLLF-T Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp ICS95V857CLLF-T Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp ICS95V857CLLF-T Datasheet HTML 10Page - Renesas Technology Corp ICS95V857CLLF-T Datasheet HTML 11Page - Renesas Technology Corp ICS95V857CLLF-T Datasheet HTML 12Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
8
ICS95V857C
1190A—12/16/05
(N is a large number of samples)
t ( ) n+1
t () n
t ()=
1
n= N
t () n
N
CLK_INC
CLK_INT
FB_INC
FB_INT
t(SK_O)
Y #
X
Y , FB_OUTC
X
Y , FB_OUTT
X
Y , FB_OUTC
X
Y , FB_OUTT
X
Y , FB_OUTC
X
Y , FB_OUTT
X
YX
Parameter Measurement Information
Figure 4. Static Phase Offset
Figure 5. Output Skew
1
fO
t
= t
-
(jit_per)
C(n)
1
fO
Figure 6. Period Jitter



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com