công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST7260E1M1/XXX bảng dữ liệu(PDF) 97 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện ST7260E1M1/XXX
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW SPEED USB 8-BIT MCU FAMILY WITH UP TO 8K FLASH/ROM AND SERIAL COMMUNICATION INTERFACE (SCI)
PDF  117 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST7260E1M1/XXX bảng dữ liệu(HTML) 97 Page - STMicroelectronics

Back Button ST7260E1M1/XXX Datasheet HTML 93Page - STMicroelectronics ST7260E1M1/XXX Datasheet HTML 94Page - STMicroelectronics ST7260E1M1/XXX Datasheet HTML 95Page - STMicroelectronics ST7260E1M1/XXX Datasheet HTML 96Page - STMicroelectronics ST7260E1M1/XXX Datasheet HTML 97Page - STMicroelectronics ST7260E1M1/XXX Datasheet HTML 98Page - STMicroelectronics ST7260E1M1/XXX Datasheet HTML 99Page - STMicroelectronics ST7260E1M1/XXX Datasheet HTML 100Page - STMicroelectronics ST7260E1M1/XXX Datasheet HTML 101Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 97 / 117 page
background image
ST7260
97/117
Figure 53. VOL very high sink VDD=5 V
Figure 54. VOL standard vs. VDD
Figure 55. VOL high sink vs. VDD
Figure 56. VOL very high sink vs. VDD
Figure 57. |VDD-VOH| @ VDD=5 V (low current)
Figure 58. |VDD-VOH| @ VDD=5 V (high current)
Vol_25mA (V) at Vdd=5V
0.35
0.45
0.55
0.65
0.75
0.85
0.95
15
20
25
30
35
Iio (mA)
Vol_2mA (mV) at Iio=2mA
105
110
115
120
125
130
44.2
4.4
4.6
4.855.2
5.4
Vdd (V)
Vol_10mA (V) at Iio=10mA
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.6
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
Vdd (V)
Vol_25mA (V) at Iio=25mA
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
Vdd (V)
|Vdd - Voh| (V) at Vdd=5V
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
-Iio (mA)
|Vdd - Voh| (V) at Vdd=5V
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2
7
12
17
-Iio (mA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com