| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ST7260 bảng dữ liệu(PDF) 30 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST7260 bảng dữ liệu(HTML) 30 Page - STMicroelectronics |
|
30 / 117 page ![]() ST7260 30/117 I/O PORTS (Cont’d) Table 11. PA1, PA2 Description Figure 20. PA1, PA2 Configuration PORT A I / O Alternate Function Input1 Output Signal Condition PA1 without pull-up Very High Current open drain PA2 without pull-up Very High Current open drain 1Reset State DR DDR LATCH LATCH DR SEL DDR SEL PAD ALTERNATE ENABLE ALTERNATE ENABLE ALTERNATE OUTPUT N-BUFFER 1 0 1 0 CMOS SCHMITT TRIGGER VSS |