công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EP2-B3L2ST bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NEC

tên linh kiện EP2-B3L2ST
Giải thích chi tiết về linh kiện  AUTOMOTIVE RELAYS (Twin, Single) Relays
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

EP2-B3L2ST bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NEC

Back Button EP2-B3L2ST Datasheet HTML 2Page - NEC EP2-B3L2ST Datasheet HTML 3Page - NEC EP2-B3L2ST Datasheet HTML 4Page - NEC EP2-B3L2ST Datasheet HTML 5Page - NEC EP2-B3L2ST Datasheet HTML 6Page - NEC EP2-B3L2ST Datasheet HTML 7Page - NEC EP2-B3L2ST Datasheet HTML 8Page - NEC EP2-B3L2ST Datasheet HTML 9Page - NEC EP2-B3L2ST Datasheet HTML 10Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
6
EP1 Series
FEATURES
q 33% Iess relay space than conventional relays (MR301 Series)
q High performance & productivity by unique structure
q Flux tight housing
q Delivered in stick-tube for automatic insertion machine
q Washable type available
PART NUMBERS AND COIL RATINGS
Nominal
Coil
Nominal
Must
Must
Nominal
Voltage
Resistance
Current
Operate Voltage Release Voltage
Operate Power
(Vdc)
(
Ω ± 10%)
(mA)
(Vdc max.)
(Vdc min.)
(W)
12
225
53.3
6.5
0.9
0.64
12
225
53.3
7.0
0.9
0.64
12
225
53.3
7.5
0.9
0.64
12
300
40.0
7.5
0.9
0.48
12
300
40.0
8.0
0.9
0.48
12
300
40.0
8.5
0.9
0.48
Part Numbers
Standard
High Current
Type
Type
EP1-3L1
EP1-B3G1
EP1-3L2
EP1-B3G2
EP1-3L3
EP1-B3G3
EP1-4L3
EP1-B4G3
EP1-4L4
EP1-B4G4
EP1-4L5
EP1-B4G5
at 25˚C (77˚F)
s PART NUMBER SYSTEM
EP1-B3L1S
Type
Enclosure
Load Current Capability
Operate Voltage
(at 25
°C)
Coil Resistance
(at 25
°C)
Null : Unsealed
S
: Sealed
1 : 6.5 V max.
2 : 7.0 V max.
3 : 7.5 V max.
4 : 8.0 V max.
5 : 8.5 V max.
Nulll : Standard
B
: High current
3 : 225
Ω ± 10%
4 : 300
Ω ± 10%
L : Silver oxide complex alloy
(for Standard)
G : Silver oxide complex alloy
(for High current)
Contact Material



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com